Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

175285-2 Datasheet(PDF) 12 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # 175285-2
Description  T E CON N E C T I V I T Y AT YOU R S E R V I C E
PDF  236 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

175285-2 Datasheet(HTML) 12 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button 175285-2 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers 175285-2 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers 175285-2 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers 175285-2 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers 175285-2 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers 175285-2 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers 175285-2 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers 175285-2 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers 175285-2 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 236 page
background image
Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult TE Connectivity for latest design specifications.
10
HTS Industrie Steckverbinder
HTS Heavy Duty Connectors
Steckverbinder Bauteilkomponenten/Connector components
Gehäuse-Oberteil
Standard- und korrosionsgeschützte
Stecker Gehäuse
• in niedriger oder hoher Bauform
• 4 unterschiedliche Verriegelungs-
systeme
• unterschiedliche Kabeleingänge:
Panzergewinde (PG)
metrische Gewinde (M)
NPT-Gewinde (NPT)
Cable fitting
Special cable fittings for protection up to
IP 68 and for electro-magnetic compati-
bility available
TDS21M
Stift-Einsatz
Schraub-, Spring Clamp-, oder Crimp-
Anschluss
Buchsen-Einsatz
Schraub-, Spring Clamp-, oder Crimp-
Anschluss
Kabel-Verschraubung
Spezial-Kabelverschraubungen für
Schutzarten bis IP 68 und für EMV-
Anwendung lieferbar
Gehäuse-Unterteil
Standard- und korrosionsgeschützte
Anbau-, Sockel-, und Kupplungs-
Gehäuse
• Niedrige oder hohe Bauform der
Sockel- und Kupplungs-Gehäuse,
ohne/mit komplett montiertem
Aludeckel
• 4 unterschiedliche Verriegelungs-
systeme
Hood
Standard and corrosion-resistant
connector hoods:
• low and high construction
• 4 different locking systems
• different cable entries:
PG Thread
M Thread
NPT Thread
Male insert
Screw, Spring clamp or crimp terminal
Female insert
Screw, Spring clamp or crimp terminal
Hood and housing
Standard and corrosion-resistant
bottom-entry, surface-mounted and
cable-to-cable hoods:
• low and high construction (bottom-
entry and cable-to-cable hood)
with/without aluminium cover
• 4 different locking systems
Kontakte
Silber- oder Goldoberfläche
Gedrehte Massivkontakte mit Schraub,
Feder oder Crimp-Anschluss
Contacts
Silver or gold plated
Solid machined contacts with screw,
spring or crimp termination



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com