Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

NSPB336AS Datasheet(PDF) 5 Page - NICHIA CORPORATION

Part # NSPB336AS
Description  SPECIFICATIONS FOR BLUE LED
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NICHIA [NICHIA CORPORATION]
Direct Link  http://www.nichia.co.jp
Logo NICHIA - NICHIA CORPORATION

NSPB336AS Datasheet(HTML) 5 Page - NICHIA CORPORATION

  NSPB336AS Datasheet HTML 1Page - NICHIA CORPORATION NSPB336AS Datasheet HTML 2Page - NICHIA CORPORATION NSPB336AS Datasheet HTML 3Page - NICHIA CORPORATION NSPB336AS Datasheet HTML 4Page - NICHIA CORPORATION NSPB336AS Datasheet HTML 5Page - NICHIA CORPORATION NSPB336AS Datasheet HTML 6Page - NICHIA CORPORATION NSPB336AS Datasheet HTML 7Page - NICHIA CORPORATION NSPB336AS Datasheet HTML 8Page - NICHIA CORPORATION NSPB336AS Datasheet HTML 9Page - NICHIA CORPORATION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
NICHIA STS-DA1-1959 <Cat.No.111027>
4
OUTLINE DIMENSIONS
STS-DA7-1593
NSPB336AS
管理番号
No.
(単位 Unit: mm)
This product complies with RoHS Directive.
本製品は
RoHS指令に適合しております。
*
(単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.2)
ストッパー部詳細図
Lead Standoff
1
項目
Item
樹脂材質
Resin Materials
レンズ色
Lens Color
リードフレーム材質
Lead Frame
Materials
質量
Weight
内容
Description
エポキシ樹脂
Epoxy Resin
青色
(拡散剤入り)
Blue(with diffuser)
鉄
+銀メッキ+鉛フリーはんだメッキ
Ag-plated and Lead-free Solder-plated Iron
0.17g(TYP)
また
LEDには鋭利な部分があります。特にリード部分は、人体を傷つける
ことがありますので、取り扱いに際しては十分注意して下さい。
タイバーを切り取った部分は鉄が露出しております。
*
The tie bar cut-end surface exhibits exposed iron base metal.
Care must be taken to handle the LEDs, as it may contain sharp parts
such as lead, and can cause injury.
レンズ樹脂部の形状は、同じ
336シリーズにおいても製品型番毎に
それぞれ異なります。製品外形に関係する部品、治具等設計の際は
十分注意して下さい。
*
Care must be taken to design LED shape-related parts and tools
as the lens shape varies by part number, even among the same
336 series products.
* はんだメッキ部に素地の著しい露出はないこととします。
No noticeable exposure of base metal of the lead with a solder-dipped finish.
3
(2)
Anode
Cathode
1
7.4
1.5 MAX Not Soldered
10.2±0.5
26.7±1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com