Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PHT250N8 Datasheet(PDF) 2 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

Part # PHT250N8
Description  THYRISTOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Direct Link  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation

PHT250N8 Datasheet(HTML) 2 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

  PHT250N8 Datasheet HTML 1Page - Nihon Inter Electronics Corporation PHT250N8 Datasheet HTML 2Page - Nihon Inter Electronics Corporation PHT250N8 Datasheet HTML 3Page - Nihon Inter Electronics Corporation PHT250N8 Datasheet HTML 4Page - Nihon Inter Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
■電気的特性 Electrical Characteristics
特性値(最大)
MaximumValue
項 目
Parameter
記 号
Symbol
条 件
Conditions
最小
Min
標準
Typ
最大
Max
単位
Unit
ピークオフ電流
PeakOff-StateCurrent
IDM
Tj=125℃, VDM=VDRM
80
mA
ピーク逆電流
PeakReverseCurrent
IRM
Tj=125℃, VRM=VRRM
80
mA
ピークオン電圧
PeakOff-StateVoltage
VTM
Tj=25℃, ITM=800A
1.43
V
Tj=-40℃
300
Tj= 25℃
150
トリガゲート電流
GateCurrenttoTrigger
IGT
VD=6V, IT=1A
Tj=125℃
80
mA
Tj=-40℃
5
Tj= 25℃
3
トリガゲート電圧
GateVoltagetoTrigger
VGT
VD=6V, IT=1A
Tj=125℃
2
V
非トリガゲート電圧
GateNon-TriggerVoltage
VGD
Tj=125℃, VD=2/3VDRM
0.25
V
臨界オフ電圧上昇率
CriticalRateofRiseofOff-StateVoltage
dv/dt
Tj=125℃, VD=2/3VDRM
500
V/μs
ターンオフ時間
Turn-OffTime
tq
Tj=125℃, ITM=Io, VD=2/3VDRM
dv/dt=20V/μs, VR=100V, ‐di/dt= 20A/μs
200
μ
s
ターンオン時間
Turn-OnTime
tgt
6
μ
s
遅れ時間
DelayTime
td
2
μ
s
立ち上がり時間
RiseTime
tr
Tj=25℃, VD=2/3VDRM
IG=300mA, diG/dt=0.2A/μs
4
μ
s
ラッチング電流
LatchingCurrent
IL
Tj=25℃
150
mA
保持電流
HoldingCurrent
IH
Tj=25℃
100
mA
熱抵抗
ThermalResistance
Rth(j-c)
接合部-ケース間
JunctiontoCase
0.1
℃
/W
接触熱抵抗
ThermalResistance
Rth(c-f)
ケース
-フィン間,サーマルコンパウンド塗布
CasetoFin,Greased
0.1
℃
/W
質 量 --- 約
250g
1アーム当りの値
ValuePer1Arm.
ApproximateWeight



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com