| Electronic Components Datasheet Search |
|
80960KA Datasheet(PDF) 30 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
80960KA Datasheet(HTML) 30 Page - Intel Corporation |
|
30 / 43 page ![]() 80960KA 27 NOTE: Do not connect any external logic to any pins marked N.C. Table 11. 80960KA PQFP Pinout — In Pin Order Pin Signal Pin Signal Pin Signal Pin Signal 1 HLDA 34 N.C. 67 VSS 100 LAD0 2 ALE 35 VCC 68 VSS 101 LAD1 3 LAD26 36 VCC 69 N.C. 102 LAD2 4 LAD27 37 N.C. 70 VCC 103 VSS 5 LAD28 38 N.C. 71 VCC 104 LAD3 6 LAD29 39 N.C. 72 N.C. 105 LAD4 7 LAD30 40 N.C. 73 VSS 106 LAD5 8 LAD31 41 VCC 74 VCC 107 LAD6 9 VSS 42 VSS 75 N.C. 108 LAD7 10 CACHE 43 N.C. 76 N.C. 109 LAD8 11 W/R 44 N.C. 77 N.C. 110 LAD9 12 READY 45 N.C. 78 N.C. 111 LAD10 13 DT/R 46 N.C. 79 VSS 112 LAD11 14 BE0 47 N.C. 80 VSS 113 LAD12 15 BE1 48 N.C. 81 N.C. 114 VSS 16 BE2 49 N.C. 82 VCC 115 LAD13 17 BE3 50 N.C. 83 VCC 116 LAD14 18 FAILURE 51 N.C. 84 VSS 117 LAD15 19 VSS 52 VSS 85 IAC/INT0 118 LAD16 20 LOCK 53 VSS 86 INT1 119 LAD17 21 DEN 54 N.C. 87 INT2/INTR 120 LAD18 22 VSS 55 VCC 88 INT3/INTA 121 LAD19 23 VSS 56 VCC 89 N.C. 122 LAD20 24 N.C. 57 VSS 90 VSS 123 LAD21 25 N.C. 58 N.C. 91 CLK2 124 LAD22 26 VSS 59 N.C. 92 VCC 125 VSS 27 VSS 60 N.C. 93 RESET 126 LAD23 28 N.C. 61 N.C. 94 N.C. 127 LAD24 29 VCC 62 N.C. 95 N.C. 128 LAD25 30 VCC 63 N.C. 96 N.C. 129 BADAC 31 N.C. 64 N.C. 97 N.C. 130 HOLD 32 VSS 65 N.C. 98 N.C. 131 N.C. 33 VSS 66 N.C. 99 VSS 132 ADS |