Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HSP50214BVC Datasheet(PDF) 3 Page - Intersil Corporation

Part # HSP50214BVC
Description  Programmable Downconverter
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INTERSIL [Intersil Corporation]
Direct Link  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

HSP50214BVC Datasheet(HTML) 3 Page - Intersil Corporation

  HSP50214BVC Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation HSP50214BVC Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation HSP50214BVC Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation HSP50214BVC Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation HSP50214BVC Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation HSP50214BVC Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation HSP50214BVC Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation HSP50214BVC Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation HSP50214BVC Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 60 page
background image
3-3
Cartesian to Polar Converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-30
FIGURE 28. PHASE BIT MAPPING OF COORDINATE CONVERTER OUTPUT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-30
Frequency Discriminator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-31
FIGURE 29. FREQUENCY DISCRIMINATOR BLOCK DIAGRAM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-31
Output Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-32
Parallel Direct Output Port Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-32
Data Transitions:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-32
FIGURE 30. PARALLEL OUTPUT BLOCK DIAGRAM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-32
Data Ready Signal Assertion Rate: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-33
FIGURE 31. DATARDY WAVEFORMS WHEN I (READ DATA) IS SELECTED AS AOUT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-33
FIGURE 32. DATARDY WAVEFORMS WHEN |r| (MAGNITUDE) IS SELECTED AS AOUT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-33
FIGURE 33. DATARDY WAVEFORMS WHEN f (FREQUENCY) IS SELECTED AS AOUT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-33
Serial Direct Output Port Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-34
FIGURE 34. SERIAL OUTPUT FORMATTER BLOCK DIAGRAM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-35
Serial Output Configuration Example 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-36
Serial Output Configuration Example 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-36
FIGURE 35. EXAMPLE 2 SERIAL OUTPUT DATA STREAM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-37
FIGURE 36. VALID SERSYNC CONFIGURATION OPTIONS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-37
Buffer RAM Output Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-37
FIFO Operation via 16-Bit
µProcessor Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-38
FIGURE 37. 16-BIT MICROPROCESSOR INTERFACE BUFFER RAM MODE BLOCK DIAGRAM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-38
FIGURE 38. INTERFACE BETWEEN A 16-BIT MICROPROCESSOR AND PDC IN FIFO BUFFER RAM MODE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-39
FIGURE 39. TIMING DIAGRAM FOR PDC IN FIFO MODE WITH OUTPUTS I, Q, AND FREQUENCY SENT TO AOUT(7:0) AND BOUT(7:0)
. .
3-39
FIGURE 40. FIFO REGISTER OPERATION
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-40
FIFO Operation via 8-Bit
µProcessor Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-40
FIGURE 41. 8-BIT MICROPROCESSOR INTERFACE BUFFER RAM MODE BLOCK DIAGRAM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-41
FIGURE 42. RAM LOAD SEQUENCE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-41
Snap Shot Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-41
FIGURE 43. SNAP SHOT SAMPLING
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-41
Avoiding Timing Pitfalls When Using the Buffer RAM Output Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-42
FIGURE 44. AVOIDING FALSE INTRRP ASSERTIONS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-42
Microprocessor Write Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-42
FIGURE 45. LOADING THE CONTROL REGISTERS WITH 32-BIT CONTROL WORDS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-43
Microprocessor Read Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-43
FIGURE 46. READING THE CONTROL REGISTERS USING A LATCH CODE EQUAL TO A 5, A READ ADDRESS AND A READ CODE
. . . .
3-43
Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-44
Composite Filter Response Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-44
FIGURE 47. RECEIVE SIGNAL FREQUENCY SPECTRUM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-44
RF/IF Considerations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-44
PDC Configuration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-45
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-45
FIGURE 48A. CIC FILTER RESPONSE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-46
FIGURE 48B. HB3 FILTER RESPONSE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-46
FIGURE 49A. HB5 FILTER RESPONSE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-46
FIGURE 49B. 255 FIR TAP FILTER RESPONSE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-46
FIGURE 49C. COMPOSITE FILTER RESPONSE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-46
FIGURE 49D. PDC FILTER FREQUENCY SPECTRUMS EXAMPLE (NORMALIZED TO SAME SCALE)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-46
Configuration Control Word Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-47
AC Test Load Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-59
Waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-60
FIGURE 50. TIMING RELATIVE TO WR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-60
FIGURE 51. TIMING RELATIVE TO RD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-60
FIGURE 52. OUTPUT RISE AND FALL TIMES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-60
FIGURE 53. TIMING RELATIVE TO CLKIN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-60
FIGURE 54. OUTPUT ENABLE/DISABLE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-60
FIGURE 55. TIMING RELATIVE TO PROCCLK
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-60
FIGURE 56. REFCLK
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-60
HSP50214B
PAGE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com