Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

MPH Datasheet(PDF) 2 Page - RUBYCON CORPORATION

Part # MPH
Description  METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RUBYCON [RUBYCON CORPORATION]
Direct Link  http://www.rubycon.com
Logo RUBYCON - RUBYCON CORPORATION

MPH Datasheet(HTML) 2 Page - RUBYCON CORPORATION

  MPH_15 Datasheet HTML 1Page - RUBYCON CORPORATION MPH_15 Datasheet HTML 2Page - RUBYCON CORPORATION MPH_15 Datasheet HTML 3Page - RUBYCON CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
630Vdc
800Vdc
Frequency
(kHz)
10
100
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Frequency
(kHz)
10
100
1000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
225
105
474
224
104
473
105
224
474
684
◆STANDARD SIZE
□ : Tolerance  **:Lead Forming
Part No.
Dimensions (mm)
Typical Packaging Quantity (pcs)
Cap(μF)
Rated
Voltage
A
B
C
F±1.0
LS±0.5
d
Bag
Carton
TC
TX, TH TL, TJ
TN
Long Lead type
Taping Ammo Pack Type - Style
TS
METALLIZED POLYPROPYLENE FILM CAPACITORS
MPH
250
Vdc
100
Vdc
4.7
5.6
6.8
8.2
10
12
15
18
22
0.1
0.12
0.15
0.18
0.22
0.27
0.33
0.39
0.47
0.56
0.68
0.82
1
1.2
1.5
1.8
2.2
2.7
3.3
3.9
4.7
5.6
6.8
8.2
10
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
26.5
26.5
26.5
26.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
18.5
23.5
23.5
23.5
23.5
13.5
14.5
16.0
18.0
20.0
17.0
19.0
21.0
23.5
7.0
8.0
8.5
9.0
8.5
8.5
9.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.5
15.0
13.0
14.0
16.0
17.0
18.5
20.5
18.5
19.5
22.0
24.5
24.0
25.0
26.5
28.0
30.0
27.5
29.5
31.5
34.0
13.5
14.0
15.0
15.5
14.5
16.5
17.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
24.0
20.5
21.5
23.5
26.5
28.0
29.5
28.0
30.0
32.5
33.5
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
22.5
22.5
22.5
22.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
20.0
20.0
20.0
20.0
7.5/10.0/15.0
7.5/10.0/15.0
7.5/10.0/15.0
7.5/10.0/15.0
7.5/10.0/15.0
15.0/22.5
15.0/22.5
15.0/22.5
15.0/22.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
5.0/7.5/10.0
7.5/10.0/15.0
7.5/10.0/15.0
7.5/10.0/15.0
7.5/10.0/15.0
7.5/10.0/15.0
7.5/10.0/15.0
20.0
20.0
20.0
20.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
100
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
500
500
500
500
400
300
300
200
200
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
800
800
800
500
500
500
500
500
400
300
300
300
100MPH475□**
100MPH565□**
100MPH685□**
100MPH825□**
100MPH106□**
100MPH126□**
100MPH156□**
100MPH186□**
100MPH226□**
250MPH104□**
250MPH124□**
250MPH154□**
250MPH184□**
250MPH224□**
250MPH274□**
250MPH334□**
250MPH394□**
250MPH474□**
250MPH564□**
250MPH684□**
250MPH824□**
250MPH105□**
250MPH125□**
250MPH155□**
250MPH185□**
250MPH225□**
250MPH275□**
250MPH335□**
250MPH395□**
250MPH475□**
250MPH565□**
250MPH685□**
250MPH825□**
250MPH106□**
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com