Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CDT3296 Datasheet(PDF) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

Part # CDT3296
Description  ?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BOWIN [BOWIN ELECTRONIC CO.]
Direct Link  http://www.bowin-ic.com.hk
Logo BOWIN - BOWIN ELECTRONIC CO.

CDT3296 Datasheet(HTML) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

  CDT3296 Datasheet HTML 1Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3296 Datasheet HTML 2Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3296 Datasheet HTML 3Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3296 Datasheet HTML 4Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3296 Datasheet HTML 5Page - BOWIN ELECTRONIC CO.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
CDT-3296 ---
1
CDT3296
P. 1
四段輸入倒時定時器 IC
■
規 格 說 明
■
特
性
CDT3296 是以可改變光罩式之多種輸出入變
化的專用 Timer IC。
適用 DC – 振盪接 Rosc 或 crystal(32768Hz)
(1) 單鍵觸發方式
(2) 4 種設定時間輸出方式
(2) 4 個設定時間長度
(3) 1 個輸出端
(4) 4 個 LED 指示時間
設定時間: 1 – 31 分鐘多重組合形態
CMOS 製造技術
工作電壓範圍:1.35~5.00VDC
靜態電流 < 5µA
振盪方式:接振盪電阻或 crystal(32768Hz)
4 種設定時間輸出方式
(1)可設定:
A. 1 段時間
B. 3 段時間
C. 4 段時間
D. 連續
1 個輸出端 – 計時內 High, 15mA
4 個 LED 指示, 輸出電阻流 =12mA
改變 Rosc 值可改變時間
2. 功能說明:
註:★ 振盪使用 Rosc=820K 或 crystal 32768Hz, 改變 Rosc 值可改變時間
★ QTEST – 快速測試 pin
★ 振盪線路可選擇 RC 或 Crystal。
★ 當使用 RC 振盪時 OSCIN PIN 須接地,反之使用 Crystal 時 OSCRI 須接地。
CHIP SIZE: 1630 X 1700
μM
IC
底座接 VDD
其朋半導體股份有限公司
Chip Design Technology
Inc.
90
年 3 月 21 日
OSCRO
L1
L2
L3
L4
OUT
OSCRI
VSS
OSCI
OSCO KEY
TEST
QTEST
T2
T1
VDD
CDT3296
820K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
32768Hz
KEY
TEST
快速
3VDC


Similar Part No. - CDT3296

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3297 BOWIN-CDT3297 Datasheet
71Kb / 2P
鈺?????????IC
CDT3298 BOWIN-CDT3298 Datasheet
84Kb / 4P
??邕???????IC
CDT3299 BOWIN-CDT3299 Datasheet
99Kb / 3P
??쮮凉뤷뙑8 餘듣섯?뷸렒?턎C
More results

Similar Description - CDT3296

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3345 BOWIN-CDT3345 Datasheet
194Kb / 11P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-01 BOWIN-CDT3345-01 Datasheet
92Kb / 2P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-02 BOWIN-CDT3345-02 Datasheet
125Kb / 5P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-03 BOWIN-CDT3345-03 Datasheet
131Kb / 6P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-04 BOWIN-CDT3345-04 Datasheet
85Kb / 2P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-05 BOWIN-CDT3345-05 Datasheet
82Kb / 1P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-06 BOWIN-CDT3345-06 Datasheet
83Kb / 1P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-07 BOWIN-CDT3345-07 Datasheet
131Kb / 6P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-09 BOWIN-CDT3345-09 Datasheet
92Kb / 2P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
CDT3345-10 BOWIN-CDT3345-10 Datasheet
85Kb / 2P
?쎿?雍멨뀯?믤셽若싨셽?쭵C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com