Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CDT3398 Datasheet(PDF) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

Part # CDT3398
Description  ?덁림?㎩댍IC
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BOWIN [BOWIN ELECTRONIC CO.]
Direct Link  http://www.bowin-ic.com.hk
Logo BOWIN - BOWIN ELECTRONIC CO.

CDT3398 Datasheet(HTML) 1 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

  CDT3398 Datasheet HTML 1Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT3398 Datasheet HTML 2Page - BOWIN ELECTRONIC CO.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
CDT3398-03
1
CDT-3398
P 1
燈串控制 IC
■
CDT3398-03
特 性
工作電壓範圍:
四組輸出
2.0V~5.0VDC
可按鍵選擇功能段
內建 60Hz,可直接推動 A13 電晶體線路
八段功能選擇應用
■
功 能 說 明
利用按鍵,按一下改變一段變化,共有八段,功能如下:
第 一 段 : 自動各種功能連續變化(即 power on 時)
(Combination)
即由第二段到第七段功能自動變化
第 二 段 : 波浪式前進後退自動變化(二種速度變換)
(In Waves)
第 三 段 : 跑馬式自動變化(四種速度變換)
(Sequential)
第 四 段 : 單燈漸明漸暗自動變化(三種速度變換)
(SLO-GLO)
第 五 段 : 跑馬式前進及後退,星星閃爍自動變化
(Chasing/Flash)
第 六 段 : 四燈同時漸明漸暗自動變化(三種速度變換)
(Slow Fade)
第 七 段 : 星星閃爍跑馬式自動變化
(Twinkle/Flash)
第 八 段 : 燈串固定不閃
(Steady On)
■
14PIN PDIP 腳位圖
■
腳位說明
■
IC Chip 腳位圖
L2
VDD
KEY
ZC
OSCO
--
OSCI
--
L4
Vss
L3
- -
L2
TEST
L1
1
14
2
13
3
12
4
11
5
10
6
9
7
8
1
13
12
11
10
OSCI
L3
L4
1
14
1
5
1
7
VSS
KEY
VDD
12
13
L1
TEST
14
1
6 ZC
OSCO
CDT3398-03
Chip Size: 1510 x 1270μM
IC 底座接 VDD
其朋半導體股份有限公司
Chip Design Technology
Inc.
91 年 07 月 04 日
IC 腳位
符號
PAD 座標
功 能 說 明
1
VDD
113
529
電源正極
2
ZC
113
151
AC 60Hz 輸入
5
Vss
1317
115
電源負極
7
TEST
1317
391
內部測試端
8
L1
1317
620
燈串 1 輸出
9
L2
1317
897
燈串 2 輸出
10
L3
1312
1077
燈串 3 輸出
11
L4
1042
1077
燈串 4 輸出
12
OSCI
622
1077
振盪器輸入
13
OSCO
113
1038
振盪器輸出
14
KEY
113
529
功能選擇鍵


Similar Part No. - CDT3398

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3399 BOWIN-CDT3399 Datasheet
131Kb / 3P
4 ?딯ED ??쮮凉뤷뙑雍멨눣?㎩댍IC
More results

Similar Description - CDT3398

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
BOWIN ELECTRONIC CO.
CDT3205 BOWIN-CDT3205 Datasheet
109Kb / 4P
???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-01 BOWIN-CDT3332-01 Datasheet
87Kb / 2P
???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-06 BOWIN-CDT3332-06 Datasheet
87Kb / 2P
???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-08 BOWIN-CDT3332-08 Datasheet
90Kb / 2P
???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-11 BOWIN-CDT3332-11 Datasheet
97Kb / 2P
???LED ?㎩댍IC
CDT3332-12 BOWIN-CDT3332-12 Datasheet
97Kb / 2P
???LED ?㎩댍IC
CDT3332-15 BOWIN-CDT3332-15 Datasheet
81Kb / 2P
???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-16 BOWIN-CDT3332-16 Datasheet
81Kb / 2P
???LED 雍멨눣?㎩댍IC
CDT3332-32 BOWIN-CDT3332-32 Datasheet
118Kb / 4P
???LED 雍멨눣OS ?㎩댍IC
CDT3380 BOWIN-CDT3380 Datasheet
105Kb / 4P
AC/DC ?덁림?㎩댍IC
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com