Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CDT7350 Datasheet(PDF) 3 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

Part # CDT7350
Description  ?곭탡?덃끝雍멨눣?㎩댍IC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BOWIN [BOWIN ELECTRONIC CO.]
Direct Link  http://www.bowin-ic.com.hk
Logo BOWIN - BOWIN ELECTRONIC CO.

CDT7350 Datasheet(HTML) 3 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

  CDT7350 Datasheet HTML 1Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT7350 Datasheet HTML 2Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT7350 Datasheet HTML 3Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT7350 Datasheet HTML 4Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT7350 Datasheet HTML 5Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT7350 Datasheet HTML 6Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT7350 Datasheet HTML 7Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT7350 Datasheet HTML 8Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT7350 Datasheet HTML 9Page - BOWIN ELECTRONIC CO.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
CDT7350 --- 3
1
CDT7350
P. 3
十組燈泡輸出控制 IC
■
應 用 線 路 (CDT7350-0 20PIN─ 10 輸 出 )
1. 接燈泡
(1) 12VDC
(2) 平常時 ─ 順閃
(3) 煞車時 ─ 全亮,全閃,來回閃,連亮任選
■
使用說明
1. 為了彌補 IC 在燈泡大電流 Power On Reset 之問題,請線路務必加 C1=47µF 以及
在 ALLON 處加 C2=102,以彌補 IC 啟動之穩定性。
2. 使用連亮時,L10 或最後一個須與 RESET PIN 接一起
3. VDD 或任何輸入端接 IN4001─保護線路。
由於汽車內各控制端輸入電壓會不同,建議各控制輸入端在 IN4001 後再接一 10K
電阻,不要讓各控制輸入端之輸入電壓大於 VDD,否則 IC 容易燒壞。
4. MODE 使用時接一 104 到 VSS,不用時與 VSS 接一起。
5. 由於 IC 工作於高壓,POWER ON RESET 較不穩定,
建議: RC pin 接一電容 104 到 VDD 以更加穩定 IC。
12VDC
L10
Q10
8050
L9
Q9
8050
L8
Q8
8050
L7
Q7
8050
L6
Q6
8050
L5
Q5
8050
L4
Q4
8050
L3
Q3
8050
L2
Q2
8050
L1
Q1
8050
12VDC
RESET
L10
VDD
L9
GO
L8
ALLON
L7
RT
L6
CT
L5
RC
L4
20
2
19
3
18
4
17
5
16
6
15
7
14
CDT7350-0
MODE
L3
VSS
L2
FLASH
L1
8
13
9
12
10
11
L10
L9
L8
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1
全
閃
連
亮
全
亮
來
回
閃
C2
102
1M
104
C1
104
104
3K
3K
3K
3K



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com