Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CDT7350 Datasheet(PDF) 6 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

Part # CDT7350
Description  ?곭탡?덃끝雍멨눣?㎩댍IC
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BOWIN [BOWIN ELECTRONIC CO.]
Direct Link  http://www.bowin-ic.com.hk
Logo BOWIN - BOWIN ELECTRONIC CO.

CDT7350 Datasheet(HTML) 6 Page - BOWIN ELECTRONIC CO.

  CDT7350 Datasheet HTML 1Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT7350 Datasheet HTML 2Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT7350 Datasheet HTML 3Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT7350 Datasheet HTML 4Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT7350 Datasheet HTML 5Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT7350 Datasheet HTML 6Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT7350 Datasheet HTML 7Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT7350 Datasheet HTML 8Page - BOWIN ELECTRONIC CO. CDT7350 Datasheet HTML 9Page - BOWIN ELECTRONIC CO.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
CDT7350 --- 6
1
CDT7350
P. 6
十組燈泡輸出控制 IC
4. 接 LED
(1) 12VDC
(2) 平常時 ─ 順閃
(3) 煞車時 ─ 全亮,全閃,來回閃,連亮任選
■
使用說明
1. 為了彌補 IC 在燈泡大電流 Power On Reset 之問題,請線路務必加 C1=47µF 以及
在 ALLON 處加 C2=102,以彌補 IC 啟動之穩定性。
2. 使用連亮時,L10 或最後一個須與 RESET PIN 接一起
3. VDD 或任何輸入端接 IN4001─保護線路。
由於汽車內各控制端輸入電壓會不同,建議各控制輸入端在 IN4001 後再接一 10K
電阻,不要讓各控制輸入端之輸入電壓大於 VDD,否則 IC 容易燒壞。
4. MODE 使用時接一 104 到 VSS,不用時與 VSS 接一起。
5. 由於 IC 工作於高壓,POWER ON RESET 較不穩定,
建議: RC pin 接一電容 104 到 VDD 以更加穩定 IC。
VDD
RESET
GO
L6
ALLON
L5
RT
L4
CT
L3
RC
L2
MODE
L1
16
2
15
3
14
4
13
5
12
6
11
7
10
CDT7350-2
VSS
FLASH
8
9
L5
L4
L3
L2
L1
12VDC
全
閃
連
亮
全
亮
來
回
閃
C2
102
1M
104
C1
104
104
3K
3K
3K
3K



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com