Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

2SC5811 Datasheet(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

Part # 2SC5811
Description  Ultrahigh-Definition CRT Display Horizontal Deflection Output Applications
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

2SC5811 Datasheet(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  2SC5811 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 2SC5811 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 2SC5811 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
2SC5811
No.7415-1/3
No.
新
2SC5811
特長
・高速度である。
・高耐圧である:VCBO=1600V。
・高信頼性である
(HVP プロセス採用)
。
・MBIT プロセス採用。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
unit
コレクタ・ベース電圧
VCBO
1600
V
コレクタ・エミッタ電圧
VCEO
800
V
エミッタ・ベース電圧
VEBO
5V
コレクタ電流
IC
8A
コレクタ電流(パルス)
ICP
16
A
コレクタ損失
PC
3.0
W
Tc=25℃
65
W
接合部温度
Tj
150
℃
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 150
℃
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃
min
typ
max
unit
コレクタしゃ断電流
ICBO
VCB=800V, IE=0
10
µA
コレクタしゃ断電流
ICES
VCB=1600V, RBE=0
1.0
mA
エミッタしゃ断電流
IEBO
VEB=4V, IC=0
1.0
mA
直流電流増幅率
hFE1VCE=5V, IC=1A
10
hFE2VCE=5V, IC=4.5A
4
7
次ページへ続く。
N7415
注文コード No. N7415
NPN 三重拡散プレーナ形シリコントランジスタ
超高精細度 CRT ディスプレイ
水平偏向出力用
22503
22503 TS IM ◎佐藤 TA-3850
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を
要する用途(生命維持装置、航空機のコント
ロールシステム等、多大な人的・物的損害
を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様に
はなっておりません。そのような場合には、
あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下
さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲
等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果
発生した機器の欠陥について、弊社は責任
を負いません。
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
1 : Base
2 : Collector
3 : Emitter
SANYO : TO-3PMLH
外形図 2174A
(unit : mm)
16.0
3.4
2.0
2.8
2.1
5.45
5.45
0.7
0.9
5.6
3.1
12
3


Similar Part No. - 2SC5811

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Toshiba Semiconductor
2SC5810 TOSHIBA-2SC5810 Datasheet
134Kb / 5P
TOSHIBA Transistor Silicon NPN Epitaxial Type
2SC5810 TOSHIBA-2SC5810 Datasheet
1Mb / 73P
Bipolar Small-Signal Transistors
logo
Hitachi Semiconductor
2SC5812 HITACHI-2SC5812 Datasheet
94Kb / 10P
Silicon NPN Epitaxial VHF/UHF wide band amplifier
logo
Renesas Technology Corp
2SC5812 RENESAS-2SC5812 Datasheet
208Kb / 9P
Silicon NPN Epitaxial VHF/UHF wide band amplifier
2SC5812WG-TR-E RENESAS-2SC5812WG-TR-E Datasheet
208Kb / 9P
Silicon NPN Epitaxial VHF/UHF wide band amplifier
More results

Similar Description - 2SC5811

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
2SC5047 SANYO-2SC5047 Datasheet
88Kb / 3P
Ultrahigh-Definition CRT Display Horizontal Deflection Output Applications???????
TS7992 SANYO-TS7992 Datasheet
40Kb / 3P
Ultrahigh-Definition CRT Display Horizontal Deflection Output Applications
TS7994 SANYO-TS7994 Datasheet
37Kb / 3P
Ultrahigh-Definition CRT Display Horizontal Deflection Output Applications
2SC5506 SANYO-2SC5506 Datasheet
41Kb / 4P
Ultrahigh-Definition CRT Display Horizontal Deflection Output Applications
2SC5689 SANYO-2SC5689 Datasheet
29Kb / 4P
Ultrahigh-Definition CRT Display Horizontal Deflection Output Applications
2SC5683 SANYO-2SC5683 Datasheet
28Kb / 4P
Ultrahigh-Definition CRT Display Horizontal Deflection Output Applications
2SC5453 SANYO-2SC5453 Datasheet
41Kb / 4P
Ultrahigh-Definition CRT Display Horizontal Deflection Output Applications
2SC5681 SANYO-2SC5681 Datasheet
28Kb / 4P
Ultrahigh-Definition CRT Display Horizontal Deflection Output Applications
TT2062 SANYO-TT2062 Datasheet
481Kb / 4P
ULTRAHIGH-DEFINITION CRT DISPLAY HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT APPLICATIONS
2SC5639 SANYO-2SC5639 Datasheet
45Kb / 4P
Ultrahigh-Definition CRT Display Horizontal Deflection Output Applications
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com