Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DFA200CB Datasheet(PDF) 2 Page - SanRex Corporation

Part # DFA200CB
Description  3-PHASE DIODE BRIDGE
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANREX [SanRex Corporation]
Direct Link  http://www.sanrex.com
Logo SANREX - SanRex Corporation

DFA200CB Datasheet(HTML) 2 Page - SanRex Corporation

  DFA200CB Datasheet HTML 1Page - SanRex Corporation DFA200CB Datasheet HTML 2Page - SanRex Corporation DFA200CB Datasheet HTML 3Page - SanRex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
DFA200CB
DIODE Maximum Forward Characteristics
ダイオード部 最大順特性
Forward Voltage Drop  VF(V)
順電圧降下 VF(V)
0.5
1.0
1.5
2.5
2.0
1000
100
10
順電流
 
IF
(A)
Tj=150℃
Tj=25℃
Tj=25℃ start
Singlephasehal
fwave
500
1000
2000
2500
1500
01
100
10
Times
通電サイクル数 n(cycles)
DIODE Surge Forward Current Rating〈Non-Repetitive〉
ダイオード部 サージ順電流耐量〈非繰返し〉
サージ順電流
 
IFSM
(A)
Per one element
単位エレメント当り
60Hz
60Hz
50Hz
50Hz
Maximum
最大値
per one Module
モジュール当たり
0.001
0.01
0.1
1
10
Time
時 間 t(sec)
DIODE Transient Thermal Impedance
ダイオード部 過渡熱インピーダンス特性
Junction to Case
接合部─ケース間
過渡熱抵抗
 
θj-c
(℃/W)
1.0
0.1
0.01
SCR Gate Characteristics
サイリスタ部 ゲートトリガ特性
Gate Current(mA)
ゲート電流 (mA)
1
0.1
10
100
1000
100
10
10000
Peak Forward Gate Voltage(10V)
定格ピークゲート順電圧
Maximum Gate Non-Trigger Voltage
最小非トリガ電圧
Peak Gate Power(10W)
定格ピークゲート損失
Average Gate Power(3W)
定格平均ゲート損失
−30℃
−30℃
ゲート電
圧
(V)
125℃
25℃
25℃
SCR Maximum Forward Characteristics
サイリスタ部 最大オン特性
Forward Voltage Drop VTM(V)
順電圧降下 VTM(V)
0.5
1.5
1.0
2.5
2.0
1000
100
10
オン電流
 
IT
(A)
Tj=150℃
Tj=25℃
0.001
0.01
0.1
1
10
Time(sec)
時 間 t(秒)
SCR Transient Thermal Impedance
サイリスタ部 過渡熱インピーダンス特性
per one Module
モジュール当たり
per one Module
モジュール当たり
Maximum
最大値
Maximum
最大値
junction to case
接合部─ケース間
junction to case
接合部─ケース間
過渡熱インピーダンス
 
θj-c
(℃/W)
1.0
0.1
0.01
Three Phase
三相全波
Output Current vs. Allowable Case Temperature
ダイオード部 出力電流対最大許容ケース温度
150
140
130
120
110
100
90
80
Output Current
出力電流 ID(A)
0
50
100
150
200
250
最大許容ケース温度
(℃)
Output Current vs. Power Dissipation
ダイオード部 最大電力損失特性
600
500
400
300
200
100
0
Output Current
出力電流 ID(A)
0
50
100
150
200
250
Three Phase
三相全波
電力損失
PAV
(W)



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com