Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

60DCB6F Datasheet(PDF) 5 Page - TE Connectivity Ltd

Part # 60DCB6F
Description  RFI Power Line Filters for DC Applications
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TEC [TE Connectivity Ltd]
Direct Link  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

60DCB6F Datasheet(HTML) 5 Page - TE Connectivity Ltd

  60DCB6F Datasheet HTML 1Page - TE Connectivity Ltd 60DCB6F Datasheet HTML 2Page - TE Connectivity Ltd 60DCB6F Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd 60DCB6F Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd 60DCB6F Datasheet HTML 5Page - TE Connectivity Ltd 60DCB6F Datasheet HTML 6Page - TE Connectivity Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
DC Series
RFI Power Line Filters for DC Applications (continued)
221
Corcom Product Guide
4
Part No.
A
B
C
D
E
F








15DCB6(F)
     
     
15DCB6B(F)
     
     
15DCB10(F)
     
     
15DCB10B(F)
     
     
15DCF6
     
     
15DCF6B(F)
     
     
15DCF10
    

     
15DCF10B(F)
     
     
30DCB6(F)
     
     
30DCB6B(F)
     
     
30DCB10(F)
     
     
30DCB10B(F)
     
     
30DCF6
     
     
30DCF6B


   
     
30DCF10
  



     
30DCF10B
     
     
Part No.
A
B
C
D
E
F








60DCB6(F)
     
    
60DCB6B(F)
     
     
60DCF6
     
     
60DCF6B
     
     
60DCF10
     
     
60DCF10B
     
     
100DCB6(F)
     
     
100DCB6B(F)
     
     
100DCB10(F)
     
     
100DCB10B(F)
     
     
100DCF6
     
     
100DCF6B
     
     
100DCF10
     
     
100DCF10B
     
     
125DCB6(F)
     
     
125DCB6B(F)
     
     
125DCB10(F)
     
     
125DCB10B(F)
     
     
125DCF6
     
     
125DCF6B
     
     
125DCF10
     
     
125DCF10B
     
     
Case Styles (continued)
DCF10B (60 TO 125A)
B
A
C
D
E
F
L
I
N
E
L
O
A
D
Tapped insert: 6-32 (4)
Case Dimensions (continued)


 
Case Dimensions
Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in italics
are metric equivalents. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications subject to change.
Catalog: 1654001
Issue Date: 06.2011
For email, phone or live chat, please go to
te.com/help
corcom.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com