Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HCPL261A Datasheet(PDF) 11 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Part # HCPL261A
Description  遙쁂MR ?곲쳵?잞펷10MBd竊?鵝롥뀯?쎼깢?⒲깉?ャ깤?
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Direct Link  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HCPL261A Datasheet(HTML) 11 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button HCPL261A Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 11Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 12Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 13Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 14Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL261A Datasheet HTML 15Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
6
6 − 137
HCPL-261A/061A/061N/063A/063N/261N/263A/263N
CLAとCLCは、出来るだけ小さく同じ値になる様に設計してあ
りますので、図19の回路の様に同じ値の2本の抵抗を使うこ
とで、ILP とILN をバランスさせる事ができます。
他の駆動回路について
図 19 の駆動回路以外においても、次の様な工夫で、高い
CMR を達成出来ます。
1. 高いCMRHを実現するためには、LEDがOFFの時に、LED
のアノードを低いインピーダンスで、カソードにショー
ト出来るドライブ回路を使う。図 21、図 22 はこの様な回
路の例です。
2. 高い CMRL を実現するためには、IFH > 3.5mA で、LED
を点灯します。図 21 から図 23 の回路において、IF =
10mA で駆動することで、HCPL − 261N ファミリでは、
8kV/
µs程度のCMRを、図18のアートワーク例を守れば、
実現できます。
図 21 は、トーテムポール出力を持つ TTL/LSTTL/HCMOS を
使って、ドライブする回路です。PNP トランジスタによる
バッファーは、LEDアノードを、ローでドライブする能力を
高め、ロジックゲートICの消費電流を一定にする効果もあり
ます。
図22は、オープンコレクタ TTL、あるいはオープンドレイン
CMOS ロジックでドライブするための回路です。
図23は、CMOSロジックでドライブするための回路です。電
流制限抵抗に並列に入っているダイオードは、LEDのターン
オフを早くします。
図20.AC等価回路(HCPL-261A/261N用)
350
Ω
1/2 RLED
VCC+
15 pF
+
VCM
8
7
6
1
3
SHIELD
5
2
4
CLA
VO
GND
0.01 µF
1/2 RLED
CLC
ILN
ILP
–
6章118-160(PDF用)
01.5.24, 4:26 PM
Page 137
Adobe PageMaker 6.0J/PPC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com