| Electronic Components Datasheet Search |
|
RC8650L Datasheet(PDF) 26 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RC8650L Datasheet(HTML) 26 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
26 / 48 page ![]() 26 RC8650 VOICE SYNTHESIZER RC SYSTEMS � ���������������� � � �������������������� ��������������������� � ���������� � ����������� Table 2.8. TS Pin Control ����������� �������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ���������������������� �������������������������� ���������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ����������������������� ���������������������������� ������������� ������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������ �������������������� ������������������������������������������������������������������ �������������������� ������������������������������������������������������������������ �������������������� ������������������������������������������������������������������ ��� �� � � ���� � � � � � � � � � ��� � ����������������������������� �������������� ��������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ���� �������������������� ������������������������������������������������������������������ Table 2.9. Protocol Options Register Bit Definitions Zap Commands (Z) This command prevents the RC8650 from honoring subsequent com- mands, causing it to read commands as they are encountered (useful in debugging). Any pending commands in the input buffer will still be honored. The only way to restore command recognition after the Zap command has been issued is to write CTRL+^ (ASCII 30) to the RC8650 or perform a hardware reset. Protocol Options Register (nG) This command controls various internal RC8650 operating param- eters. The command parameter n is calculated by ORing together the individual control bits shown in Table 2.9. For example, 193G (193 = 128 + 64 + 1) disables V8600 emulation, enables all status messages and specifies that parameters should saturate. 128G is the default setting. Bit POR.7 (VC) programs the RC8650 to emulate RC Systems’ original V8600 voice synthesizer module. When this bit is set to 0 (which V8600 application programs do, as this bit was undefined in the V8600), the overall voice speed range is reduced and the default speed is changed from 1S to 5S, matching the characteristics of the V8600. The serial port status messages (see Table 1.3) are also affected by the setting of this bit. Note Relative parameters work differently than usual with this com- mand. Instead of specifying a displacement from the register’s current value, relative parameters allow you to set (“+”) and clear (“–”) individual register bits. For example, +65G sets bits POR.0 and POR.6; –65G clears POR.0 and POR.6. Reinitialize (@) This command reinitializes the RC8650 by clearing the input buffer and restoring the voice parameters and control registers to their factory default settings. The exception dictionary, prerecorded audio, greeting message, baud rate, nor TS pin control setting are affected. Stop (CTRL+X), Skip (CTRL+Y) The Stop command stops the RC8650 and flushes its input buffer of all text and commands. The Skip command skips to the next sentence in the buffer. Neither command affects any of the RC8650’s settings. Note The format of these commands is unique in that the command character (CTRL+A) is not used with them. The CTRL+X (ASCII 24) and CTRL+Y (ASCII 25) characters are written directly to the RC8650, which enables the RC8650 to react immediately, even if its input buf- fer is full. To be most effective, the states of the RC8650 handshaking signals should be ignored. |
|
Link URL |
| Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link to Datasheet | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |