Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CL-165 Datasheet(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # CL-165
Description  ULTRA SMALL CHIP LEDS FOR USE IN VARIOUS ELECTRONIC PRODUCTS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

CL-165 Datasheet(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CL-165 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CL-165 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CL-165 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CL-165 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CL-165 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers CL-165 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers CL-165 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers CL-165 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
10
シリーズ
Series
輝度
Brightness
外形寸法
Size (mm)
輝度
Brightness
外形寸法
Size(mm)
シリーズ
Series
■ CITILED セレクションガイド /CITILED Selection Guide
標準輝度
Standard brightness
高輝度
Super brightness
超高輝度
Ultra brightness
標準輝度
Standard brightness
標準輝度
Standard brightness
超高輝度
High brightness
3.2(L)
×
1.6(w)
×
1.1(H)
3.2(L)
×
2.7(w)
×
1.1(H)
CL-150
CL-155
CL-190
標準輝度
Standard brightness
1.6(L)
×
0.8(W)
×
0.8(H)
イエロー yellow
イエロー yellow
発光色
Lightihg color
赤 Red
橙 Orange
黄 Yellow
レモン Lemon
黄緑 Yellow green
緑 Green
新緑 Fresh green
純緑 Pure green
赤 Red
橙 Orange
赤 Red
赤 Red
黄 Yellow
純緑 Pure green
橙 Orange
純緑 Pure green
黄緑 Yellow green
赤 Red
赤 Red
橙 Orange
黄 Yellow
レモン Lemon
黄緑 Yellow green
緑 Green
新緑 Fresh green
純緑 Pure green
赤 Red
橙 Orange
赤 Red
赤 Red
部品コード
Code for parts
CL-150R-CD
CL-150D-CD
CL-150Y-CD
CL-150LY-CD
CL-150YG-CD
CL-150G-CD
CL-150FG-CD
CL-150PG-CD
CL-150SR-CD
CL-150SD-CD
CL-150UR-CD
CL-150HR-CD
CL-155Y/PG-D
CL-155D/PG-D
CL-165HR/YG-D
CL-170R-CD
CL-170D-CD
CL-170Y-CD
CL-170LY-CD
CL-170YG-CD
CL-170G-CD
CL-170FG-CD
CL-170PG-CD
CL-170SR-CD
CL-170SD-CD
CL-170UR-CD
CL-170HR-CD
発光色
Lightihg color
赤 Red
橙 Orange
黄 Yellow
レモン Lemon
黄緑 Yellow green
緑 Green
新緑 Fresh green
純緑 Pure green
赤 Red
橙 Orange
赤 Red
赤 Red
赤 Red
橙 Orange
黄 Yellow
レモン Lemon
黄緑 Yellow green
緑 Green
新緑 Fresh green
純緑 Pure green
赤 Red
橙 Orange
赤 Red
赤 Red
赤 Red
橙 Orange
橙 Orange
レモン Lemon
黄緑 Yellow green
緑 Green
緑 Green
緑 Green
青緑 Blue green
青 Blue
青 Blue
青 Blue
青 Blue
ピーク発光波長
Peak wave length(nm)
700
605
589
584
570
567
560
557
650
630
660
660
700
605
589
584
570
567
560
557
650
630
660
660
624
612
612
590
574
523
515
515
502
428
468
470
470
部品コード
Code for parts
CL-190R-CD
CL-190D-CD
CL-190Y-CD
CL-190LY-CD
CL-190YG-CD
CL-190G-CD
CL-190FG-CD
CL-190PG-CD
CL-190SR-CD
CL-190SD-CD
CL-190UR-CD
CL-190HR-CD
CL-191R-CD
CL-191D-CD
CL-191Y-CD
CL-191LY-CD
CL-191YG-CD
CL-191G-CD
CL-191FG-CD
CL-191PG-CD
CL-191SR-CD
CL-191SD-CD
CL-191UR-CD
CL-191HR-CD
CL-191TR1-CD
CL-191TD-CD
CL-191TD3-CD
CL-191TLY-CD
CL-191SYG-CD
CL-191G1-C
CL-191HG-C
CL-191S-MG-D
CL-191BG1-C
CL-191UB
CL-191B1
CL-191HB
CL-191S-MB-D
ピーク発光波長
Peak wave length (nm)
700
605
589
584
570
567
560
557
650
630
660
660
589
557
605
557
570
660
700
605
589
584
570
567
560
557
650
630
660
660
ページ
Page
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
49
49
48
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
ページ
Page
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
22
22
22
22
22
20
20
20
20
20
20
20
20
超高輝度
Ultra brightness
高輝度
Super brightness
超高輝度
High brightness
標準輝度
Standard brightness
高輝度
Super brightness
超高輝度
Ultra brightness
イエロー yellow
イエロー yellow
超高輝度
High brightness
CL-191
1.6(L)
×
0.8(W)
×
0.6(H)
標準輝度
Standard brightness
1.5(L)
×
1.2(w)
×
0.7(H)
CL-165
標準輝度
Standard brightness
高輝度
Super brightness
超高輝度
Ultra brightness
超高輝度
High brightness
2.0(L)
×
1.25(w)
×
1.1(H)
CL-170
イエロー Yellow
※ パッケージの色については未量産の
機種もございますので、ご使用の際にはご確認願います。
※ Some package colors are not mass produced,
so please check at the time of use.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com