Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CL-165 Datasheet(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # CL-165
Description  ULTRA SMALL CHIP LEDS FOR USE IN VARIOUS ELECTRONIC PRODUCTS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

CL-165 Datasheet(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CL-165 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CL-165 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CL-165 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CL-165 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CL-165 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers CL-165 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers CL-165 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers CL-165 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
12
発光色
Lighting color
赤 Red
赤 Red
橙 Orange
橙 Orange
レモン Lemon
黄緑 Yellow green
緑 Green
青緑 Blue Green
青 Blue
青 Blue
赤 Red
橙 Orange
黄 Yellow
レモン Lemon
黄緑 Yellow green
緑 Green
新緑 Fresh green
純緑 Pure green
赤 Red
橙 Orange
赤 Red
赤 Red
赤 Red
橙 Orange
橙 Orange
レモン Lemon
黄緑 Yellow green
緑 Green
緑 Green
緑 Green
青緑 Blue Green
青 Blue
青 Blue
青 Blue
青 Blue
赤 Red
黄緑 Yellow green
ページ
Page
40
22
22
22
22
22
20
20
20
20
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
22
22
22
22
22
20
20
20
20
20
20
20
20
35
輝度
Brightness
外形寸法
Size (mm)
シリーズ
Series
部品コード
Code for parts
CL-221HR-C
CL-221TR1-C
CL-221TD-C
CL-221TD3-C
CL-221TLY-C
CL-221SYG-C
CL-221G1-C
CL-221BG1-C
CL-221UB
CL-221B1
CL-260R-CD
CL-260D-CD
CL-260Y-CD
CL-260LY-CD
CL-260YG-X
CL-260G-CD
CL-260FG-CD
CL-260PG-CD
CL-260SR-CD
CL-260SD-CD
CL-260UR-CD
CL-260HR-CD
CL-260TR1-CD
CL-260TD-CD
CL-260TD3-CD
CL-260TLY-CD
CL-260SYG-CD
CL-260G1-C
CL-260HG-C
CL-260S-MG-D
CL-260BG1-C
CL-260UB
CL-260B1
CL-260HB
CL-260S-MB-D
CL-265HR/YG
ピーク発光波長
Peak wave length(nm)
660
624
612
612
590
574
523
502
428
468
700
605
589
584
570
567
560
557
650
630
660
660
624
612
612
590
574
523
515
515
502
428
468
470
470
660
574
CL-221
2.7(L)
×
1.2(W)
×
1.3(H)
超高輝度
High brightness
高輝度
Super brightness
超高輝度
High brightness
CL-260
3.4(L)
×
1.25(w)
×
1.1(H)
輝度
Brightness
外形寸法
Size(mm)
シリーズ
Series
発光色
Lighting color
赤 Red
橙 Orange
黄 Yellow
レモン Lemon
黄緑 Yellow green
緑 Green
新緑 Fresh green
純緑 Pure green
赤 Red
橙 Orange
赤 Red
赤 Red
赤 Red
橙 Orange
橙 Orange
レモン Lemon
黄緑 Yellow green
緑 Green
緑 Green
緑 Green
青緑 Blue Green
青 Blue
青 Blue
青 Blue
青 Blue
赤 Red
橙 Orange
黄 Yellow
レモン Lemon
黄緑 Yellow green
緑 Green
新緑 Fresh green
純緑 Pure green
赤 Red
橙 Orange
赤 Red
赤 Red
ページ
Page
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
22
22
22
22
22
20
20
20
20
20
20
20
20
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
部品コード
Code for parts
CL-270R-C
CL-270D-C
CL-270Y-C
CL-270LY-C
CL-270YG-C
CL-270G-C
CL-270FG-C
CL-270PG-C
CL-270SR-C
CL-270SD-C
CL-270UR-C
CL-270HR-C
CL-270TR1-C
CL-270TD-C
CL-270TD3-C
CL-270TLY-C
CL-270SYG-C
CL-270G1-C
CL-270HG-C
CL-270S-MG-D
CL-270BG1-C
CL-270UB
CL-270B1
CL-270HB
CL-270S-MB-D
CL-280R-C
CL-280D-C
CL-280Y-C
CL-280LY-C
CL-280YG-C
CL-280G-C
CL-280FG-C
CL-280PG-C
CL-280SR-C
CL-280SD-C
CL-280UR-C
CL-280HR-C
ピーク発光波長
Peak wave length(nm)
700
605
589
584
570
567
560
557
650
630
660
660
624
612
612
590
574
523
515
515
502
428
468
470
470
700
605
589
584
570
567
560
557
650
630
660
660
1.6(L)
×
1.15(W)
×
0.6(H)
標準輝度
Standard brightness
高輝度
Super brightness
超高輝度
Ultra brightness
イエロー yellow
イエロー yellow
標準輝度
Standard brightness
高輝度
Super brightness
超高輝度
Ultra brightness
超高輝度
High brightness
1.0(L)
×
0.5(W)
×
0.6(H)
CL-280
イエロー yellow
イエロー yellow
イエロー yellow
超高輝度
Ultra brightness
超高輝度
High brightness
イエロー yellow
標準輝度
Standard brightness
CL-270
超高輝度
High brightness
3.4(L)
×
1.25(w)
×
1.1(H)
CL-265



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com