Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

2SA2027 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # 2SA2027
Description   SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

2SA2027 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  2SA2027 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers 2SA2027 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers 2SA2027 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers 2SA2027 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
2SA2027
シリコンPNPエピタキシァル形
低周波電力増幅用
VCBO
VEBO
VCEO
I C
PC
Tj
Tstg
-7
-300
-100
+150
-55 ∼+150
V
V
V
mA
mW
℃
℃
概 要
2SA2027 樹脂封止形シリコンPNPエピタキシァル形トラ
ンジスタで、高耐圧に設計、製造されております。
 セットの小型化、高密度実装用として幅広くご使用いた
だけます。
特 長
・小形外形のため、セットの小型化、高密度実装が可能
用 途
ハイブリッドIC,DC-DCコンバータ用
記 号
項   目
コレクタ・ベ−ス間電圧
コレクタ電流
コレクタ損失
接合部温度
保存温度
定 格 値
単位
最大定格 (Ta=25℃)
記 号
項   目
測 定 条 件
特 性 値
最小
標準
最大
単位
電気的特性 (Ta=25 ℃)
エミッタ・ベ−ス間電圧
コレクタ・エミッタ間電圧
・コレクタ飽和電圧が低い
VCE(sat)=-0.5V 最大
-300
V(BR)CBO
I CBO
I EBO
VCE(sat)
f T
Cob
hFE
I C=-50μA, I E=0
VCB= -300V, I E=0
VEB=-5V, I C=0
VCE=-10V, I C=-10mA
I C=-100mA, I B=-10mA
VCE=-6V, I E=10mA
VCB=-6V, I E=0, f=1MHz
-300
50
40
3.0
-0.5
-0.5
-0.5
V
μA
V
MHz
pF
μA
コレクタ・ベース降伏電圧
コレクタしゃ断電流
エミッタしゃ断電流
コレクタ・エミッタ飽和電圧
利得帯域幅積
コレクタ出力容量
直流電流増幅率
500
外 形 図
単位:mm
V(BR)CEO
I C=-1mA, R BE=∞
コレクタ・エミッタ降伏電圧
-300
V(BR)EBO
I E=-50μA, I C=0
エミッタ・ベース降伏電圧
-7
V
V
305
電極接続
E: エミッタ
C: コレクタ
B: ベース
EIAJ : SC-62
JEDEC :
E
C
B
4.6 MAX
1.6
3.0
1.5
0.53
MAX
0.48 MAX
1.5
0.4
マーキング
マ−キング図
A H
形名表示
製造月
W
ランニング No.
hFEアイテム


Similar Part No. - 2SA2027

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Isahaya Electronics Cor...
2SA2027 ISAHAYA-2SA2027 Datasheet
49Kb / 2P
SMALL-SIGNAL TRANSISTOR FOR LOW FREQUENCY POWER AMPLIFY APPLICATION
More results

Similar Description - 2SA2027

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Unisonic Technologies
UTC2SA1015 UTC-UTC2SA1015 Datasheet
62Kb / 2P
PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Samsung semiconductor
2N5401 SAMSUNG-2N5401 Datasheet
76Kb / 2P
PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
2N6516 SAMSUNG-2N6516 Datasheet
35Kb / 1P
NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
BCW33 SAMSUNG-BCW33 Datasheet
27Kb / 1P
NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
BCW60B SAMSUNG-BCW60B Datasheet
34Kb / 1P
NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Micro Electronics
BC445 MICRO-ELECTRONICS-BC445 Datasheet
128Kb / 1P
SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Continental Device Indi...
CMBT3906 CDIL-CMBT3906 Datasheet
63Kb / 3P
SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
CMBT3905 CDIL-CMBT3905 Datasheet
65Kb / 3P
SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BCP69 SECOS-BCP69 Datasheet
840Kb / 2P
Silicon Epitaxial Transistor
BCP69-C SECOS-BCP69-C Datasheet
201Kb / 2P
Silicon Epitaxial Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com