Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

ADC812 Datasheet(PDF) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # ADC812
Description  Analog to Digital Converter 8 canali 12 bits
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

ADC812 Datasheet(HTML) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button ADC812 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 36 page
background image
grifo®
ITALIAN TECHNOLOGY
Pagina 4
ADC 812
Rel. 3.00
A/D CONVERTER
La scheda ADC 812, per effettuare la conversione analogico digitale, sugli otto canali di cui dispone,
monta un MAX 197, ovvero un convertitore DAS (Data Acquisition System) di precisione che sfrutta
il principio delle approssimazioni successive con circuiteria di Track-Hold interno.
Le principali caratteristiche di questa sezione sono le seguenti:
- Risoluzione di 12 Bit, in modalità unipolare oppure 11 Bit più segno, in modalità bipolare.
- 8 canali analogici d’ingresso.
- Ingressi multi range, configurabili da software nelle modalità
±5 V, ±10 V, 0÷5 V e 0÷10 V.
- Erroredi linearità massimo di
±1 LSB.
- Tempo di conversione, per canale, di 6
µsec.
- Fault Protected Input Multiplexer (
±16.5 V).
- 5 MHz Bandwitdh Track Hold, 100 Ksps sampling rate, indipendente per ogni sezione.
- Semplice gestione software.
Il MAX 197 é il componente ideale nelle applicazioni, normalmente richieste nel settore
dell’automazione industriale, dove sia la velocità di conversione che la risoluzione devono essere di
alto livello. Per ulteriori informazioni su questi componenti si faccia riferimento agli appositi dati
tecnici della casa costruttrice.
FILTRI D'INGRESSO
Gli otto ingressi analogici della scheda ADC 812 possiedono un’appropriata circuiteria di filtro, in
grado di renderli maggiormente insensibili, ad eventuali disturbi che arrivano dal campo. Tali sezioni
sono basate su appositi componenti ad alta precisione e vengono tarate in laboratorio, in modo da
fornire tutte le schede con gli stessi tipi d’interfacciamento con il campo.
I filtri in questione inoltre, sono predisposti per l’installazione di un modulo opzionale,di conversione
corrente tensione; questo é basato su resistenze di precisione da 248
Ω, opportunamente selezionate,
che permettono di acquisire dei segnali nei range 0
÷20 mA oppure 4÷20 mA.
Per maggiori informazioni a riguardo della circuiteria d’ingresso della ADC 812 si faccia riferimento
alla figura 7.
DISPOSITIVO DI CLOCK
La scheda ADC 812 é provvista di unacircuiteria interna in grado di generare la frequenza di lavoro
richiesta dalle sezione di A/D converter. Tale frequenza di 2 MHz, definisce la successione temporale
delle varie fasi della conversione analogico digitale ed é ottenuta da un'apposita circuiteria basata su
un oscillatore da 8 MHz, opportunamente diviso e stabilizzato. Il valore della frequenza di clock é
stato scelto in modo da ottimizare sia il tempo di conversione che l’immunità al rumore del campo.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com