Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

ADC812 Datasheet(PDF) 16 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # ADC812
Description  Analog to Digital Converter 8 canali 12 bits
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

ADC812 Datasheet(HTML) 16 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button ADC812 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers ADC812 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 36 page
background image
grifo®
ITALIAN TECHNOLOGY
Pagina 10
ADC 812
Rel. 3.00
CONNESSIONI
Il modulo ADC 812 è provvisto di 3 connettori con cui vengono effettuate tutte le connessioni con
il campo e con le altre schede del sistema di controllo da realizzare. Di seguito viene riportato il loro
pin out ed il significato dei segnali collegati; per una facile individuazione di tali connettori, si faccia
riferimento alla figura 5, mentre per ulteriori informazioni a riguardo del tipo di connessione, fare
riferimento alle figure sucessive, che illustrano il tipo di collegamento effettuato a bordo scheda. Tali
figure riportano la vista dei connettori da lato esterno della scheda e sono comunque facilmente
riconoscibili grazie all'esatta riproduzione della loro forma ed alla serigrafia che li affianca.
CN2 - CONNETTORE PER INGRESSI ANALOGICI 0
÷3
CN2 é un connettore a morsettiera per rapida estrazione, ad 8 vie.
Tramite CN2 possono essere collegati i primi 4 ingressi analogici, degli 8 complessivi, che la
ADC 812 può convertire; in dettaglio sono disponibili gli ingressi 0
÷3 della sezione A/D converter.
Le linee analogiche presenti su CN2 sono a bassa impedenza e provviste di un filtro passa basso in
modo da ridurre i disturbi provenienti dal campo. Anche la disposizione dei segnali su questo
connettore é studiata in modo da eliminare tutti i problemi di rumore ed interferenza, garantendo
quindi un’ottima trasmissione del segnale. Allo stesso tempo viene facilitata e velocizzata la
connessione con il campo.
FIGURA 6: CN2 - CONNETTORE PER INGRESSI ANALOGICI 0
÷3
CH3 +
CH3 -
CH2 +
CH2 -
CH1 +
CH0 +
CH0 -
CH1 -
8
7
5
4
2
1
3
6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com