Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

N6804 Datasheet(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

Part # N6804
Description  VIF/SI SIF
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

N6804 Datasheet(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  N6804 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
LA75503V
No.6804-2/15
最大定格/Ta=25℃
unit
最大電源電圧
VCC max
7
V
回路電圧
V16
VCC
V
V18
VCC
V
回路電流
I30
-1
mA
I17
+0.5
mA
I6
-10
mA
I4
-3
mA
許容消費電力
Pd max
Ta≦70℃ (*基板付き)
550
mW
動作周囲温度
Topr
-20∼+70
℃
保存周囲温度
Tstg
-55∼+150
℃
*基板サイズ 65×72×1.6mm
3、材質:紙フェノール
動作条件/Ta=25℃
unit
推奨電源電圧
VCC
5
V
動作電源電圧範囲
VCC op
4.5∼5.5
V
電気的特性/Ta=25℃,VCC=5.0V,fp=38.9MHz
項
目
記号
条
件
min
typ
max
unit
VI
VI
VI
VIF
FF
F部
部
部
部
回路電流
I17
64.0
73.6
mA
最大 RFAGC 電圧
V14H
8.5
9
V
最小 RFAGC 電圧
V14L
コレクタ負荷 30
Ωk VC2=9V
0.3
0.7
V
入力感度
Vi
33
39
45
dBuV
AGC 範囲
GR
58
dB
最大許容入力
Vimax
92
97
dBuV
無信号映像出力電圧
V4
3.3
3.6
3.9
V
同期信号先端電圧
V4tip
1.0
1.3
1.6
V
ビデオ出力レベル
VO
1.7
2.0
2.3
Vpp
ビデオ S/N
S/N
B/G
48
52
dB
C−Sビート
IC-S
P/S=10dB
26
32
38
dB
微分利得
DG
Vin=80dB
µ
3
10
%
微分位相
DP
2
10
deg
黒ノイズスレッシュホールド電圧
VBTH
0.7
V
黒ノイズクランプ電圧
VBCL
1.8
V
VIF 入力抵抗
Ri
2.5
3.0
k
Ω
VIF 入力容量
Ci
3
6
PF
最大 AFT 電圧
V13H
4.3
4.7
5.0
V
最小 AFT 電圧
V13L
0
0.2
0.7
V
AFT 公差1
dfa1
f=38.9MHz
±35
±70
kHz
AFT 公差2
dfa2
f=38.0MHz
±35
±70
kHz
AFT 公差3
dfa3
f=39.5MHz
±35
±70
kHz
AFT 検波感度
Sf
RL=100k
Ω//100kΩ
40
80
120 mV/kHz
AFT デッドゾーン
fda
30
60
kHz
APC プルインレンジ(U)
fpu
1.5
2.0
MHz
APC プルインレンジ(L)
fpl
1.5
2.0
MHz
VCO最大可変範囲(U)
dfu
1.5
2.0
MHz
VCO最大可変範囲(L)
dfl
1.5
2.0
MHz
VCO制御感度
β
2.0
4.0
8.0 kHz/mV
N trap1(4.75MHz)
NT1
wrt 1MHz
-30
-35
dB
N trap2(5.25MHz)
NT2
wrt 1MHz
-19
-24
dB
BG trap1(5.75MHz)
BT1
wrt 1MHz
-27
-32
dB
BG trap2(6.1MHz)
BT2
wrt 1MHz
-20
-25
dB
BG trap3(5.85MHz)
BT3
wrt 1MHz
-27
-32
dB
I trap1(6.25MHz)
IT1
wrt 1MHz
-25
-30
dB
I trap2(6.8MHz)
IT2
wrt 1MHz
-15
-20
dB
次ページへ続く。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com