Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

N6804 Datasheet(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

Part # N6804
Description  VIF/SI SIF
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

N6804 Datasheet(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  N6804 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
LA75503V
No.6804-4/15
システムの切り換えについて
a、SIF システム SW
SIF システムは、A(13pin)B(14pin)端子を GND、OPEN にすることで切り換えられる。
A
B
B/G
I
D/K
M/N
FM DET LEVEL
ディエンファシス
GND
GND
○
6dB
75
µs
GND
OPEN
○
0dB
50
µs
OPEN
GND
○
0dB
50
µs
OPEN
OPEN
○
0dB
50
µs
注:○は、そのシステムをセレクト
b、IF システム SW
IF 周波数は、15 ピン(クリスタル発振)OPEN で 38.9MHz 対応になる。15 ピン−GND 間に 220k
Ωを
追加することで、38MHz 対応になる。また、15 ピン−Vcc 間に 220k
Ωを追加する事で、39.5MHz 対応になる。
c、SPLIT/INTER CARRIER SW
インタキャリアは、1st SIF INPUT(20 ピン)を GND にすることで選ばれる。
トラップについて
音声トラップのトラップ点は、映像 S/N 改善の為、各モードの SIF センタ周波数より約 250KHz
上側に設定している。この為、SPLIT 仕様での設計が適している。
ピン配置図
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
22
23
24
26
27
28
29
30
LA75503V
FM DET OUT
FM NOISE FILTER
SIF PLL FILTER
RF AGC VR
NC
FILTER CONTROL CAPACITOR
VIF INPUT
VIF INPUT
GND
10
11
12
19
20
21
VCC
1st SIF INPUT
NC
VCO COIL
VCO COIL
FLL FILTER
APC FILTER
EQ FILTER
VIDEO DET OUT
1st SIF OUT
FM FILTER
SIF INPUT
13
14
15
16
17
18
IF AGC FILTER
RF AGC OUT
AFT OUT
REF OSC
SYSTEM SW〔B〕
SYSTEM SW〔A〕
NC
NC
SIF AGC FILTER
Top view



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com