Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TM58P05 Datasheet(PDF) 18 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # TM58P05
Description  TM58P05
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

TM58P05 Datasheet(HTML) 18 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button TM58P05 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers TM58P05 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers TM58P05 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers TM58P05 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers TM58P05 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers TM58P05 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers TM58P05 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers TM58P05 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers TM58P05 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 25 page
background image
TM58P05
tenx technology, inc.
Rev:1.0 Page:18/18
TMR0 是一個 8 位計時器/計數器。TMR0 的時鐘源可以來自指令時鐘或外部時鐘。
A.
選擇指令時鐘, 選擇寄存器的 SUR0 位應該清零。當未使用預分頻器時, TMR
0 將會在每
個指令周期加 1。
B.
選擇外部時鐘, 選擇寄存器的 SUR0 位應該置 1。在該模式, TMR0 根據 EDGE0 來決定在外
部時鐘的上升沿或下降沿加 1。 當 TMR0 選擇外部時鐘時, 應當注意外部時鐘將與內部時
鐘進行同步。 TM58P05 通過內部時鐘的 T2 和 T4 采樣來同步外部時鐘。 如果外部脈衝
小於 2 個內部時鐘周期, 那麼脈衝可能會被忽略。 也就是說, 外部時鐘必須至少在 2 個
內部時鐘周期保持穩定狀態。
WDT 計數器是一個 8 位二進制計數器, WDT 時鐘源是由一個獨立的不需要任何外部時鐘的
RC 振盪芯片提供的。 因此即使芯片已進入睡眠狀態 WDT 仍將繼續計數。 若 WDT 超時, 系
統將重啟動並將超時標誌位(狀態寄存器的 bit4) 清 0。 WDT 超時時間會隨溫度, 電源電壓的
變化而變化, 並且可通過設置預分頻器來改變超時時間。 通過設置 PS2~PS0 為“111”, 最大分頻
率可達 1:128。
通過 PSA 位預分頻器可分配到 TMR0 或 WDT。 WDT 或 TMR0 不能同時使用預分頻器。當預
分頻器被分配到 WDT, “CLRWDT”和“SLEEP”指令將會清除預分頻器和 WDT。 當預分頻器被
分配到 TMR0, 任何寫到 TMR0 的指令都會清除預分頻器。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com