Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

GRDASPA1.23 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # GRDASPA1.23
Description  Architectural lighting
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GRDASPA1.23 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GRDASPA1.23 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GRDASPA1.23 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GRDASPA1.23 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GRDASPA1.23 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GRDASPA1.23 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GRDASPA1.23 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GRDASPA1.23 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GRDASPA1.23 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GRDASPA1.23 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2017-06-05
2
Version 1.5
GR DASPA1.23
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GR DASPA1.23-FUGR-26-1
means that only one group FU, GP, GQ, GR will be shippable for any packing unit.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GR DASPA1.23-FUGR-26-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen FU, GP, GQ, GR enhalten ist.
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 100 mA
ΦV [lm]
GR DASPA1.23-FUGR-26-1
16.4 ... 22.4
Q65112A4056



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22