Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

2000X Datasheet(PDF) 10 Page - Keysight Technologies

Part # 2000X
Description  Infi niiVision 2000 X-Series
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Direct Link  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

2000X Datasheet(HTML) 10 Page - Keysight Technologies

Back Button 2000X Datasheet HTML 6Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 7Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 8Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 9Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 10Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 11Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 12Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 13Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 14Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
기타 생산성 툴 (계속)
키사이트 스펙트럼 비주얼라이저 (KSV) 소프트웨어
이 PC 기반 소프트웨어 패키지는 USB나 이더넷 연결을 통해 스코프에
연결되며 키사이트 I/O 라이브러리를 이용해 통신합니다. 또한 경제적인
가격의 고급 FFT 주파수 도메인 분석과 RF 엔지니어에게 익숙한 직관적
사용자 인터페이스의 스펙트로그램 분석을 제공합니다.
아래와 같은 툴을 포함 :
스펙트럼 측정
– 전력 (dBm) 대 주파수 비교
– 수평 (x축): 중앙 주파수 및 주파수 스팬, 또는 시작 주파수 및 정지
주파수 지정
– 수직 (y축): 레퍼런스 레벨 (dBm) 및 스케일 (dB/div) 지정
– 설정 가능한 분해능 대역폭
– FFT 분석을 위한 타임 도메인 데이터에 적용되는 플랫탑 (Flat top),
가우시안 (Gaussian), 또는 해닝 (Hanning) 창
– 피크 진폭에 대한 마커, 중앙 주파수에 대한 마커
– 시간 가변 신호를 위해 활성화할 수 있는 마커 피크 검색
– 다수의 마커, 델타 X 및 델타 Y 판독 값 포함
수집 모드와 디스플레이 모드
– 자유 작동 (연속), 트리거, 정지, 단일, 프리셋
– 트리거 모드 : 트리거 전력 레벨 (dBm), 단일 스위프 또는
연속 스위프 지정
– y축 라벨 활성화/비활성화
– 메인 트레이스 디스플레이 활성화/비활성화
– Max hold 디스플레이 모드
– 게이팅 측정
– 다중 보기 옵션
- 스펙트로그램
- 워터폴
- 3D
– 메인 창에서 변경할 수 있는 스케일링 설정
– 현지 언어 지원
– 다수의 오실로스코프는 사용자가 여러 계측기 사이에서 신속하게
스위칭하도록 구성할 수 있습니다.
임의 파형 발생기 소스 제어
– 20 MHz 사인파
– 10 MHz 사각파
– 펄스 파형
– WaveGen 소스 설정은 KSV가 인터랙티브 신호 소스와 분석
기능을 실행하는 동안 변경될 수 있습니다.
KSV 스펙트로그램 측정의 워터폴 뷰
KSV 스펙토그램 측정을 이용한 주파수 변이 키(FSK) 특성 클로즈업 세부사항
10 | 키사이트 | InfiniiVision 2000 X-시리즈 오실로스코프 - 데이터 시트



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com