Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

2000X Datasheet(PDF) 21 Page - Keysight Technologies

Part # 2000X
Description  Infi niiVision 2000 X-Series
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Direct Link  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

2000X Datasheet(HTML) 21 Page - Keysight Technologies

Back Button 2000X Datasheet HTML 15Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 16Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 17Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 18Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 19Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 20Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 21Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 22Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 23Page - Keysight Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 23 page
background image
대역폭 업그레이드 모델
2000 X-시리즈
DSOX2BW12
70 MHz에서 100 MHz로 업그레이드, 2 채널,
라이선스 전용
DSOX2BW14
70 MHz에서 100 MHz로 업그레이드, 4 채널,
라이선스 전용
DSOX2BW22
100 MHz에서 200 MHz로 업그레이드, 2 채널,
라이선스 전용
DSOX2BW24
100 MHz에서 200 MHz로 업그레이드, 4 채널,
라이선스 전용
라이선스 전용 대역폭 업그레이드 및 측정 어플리케이션
키사이트 영업 파트너에게 라이선스 전용 대역폭 업그레이드 또는
측정 어플리케이션 제품을 주문합니다. 여러 대역폭 업그레이드
단계가필요한경우,현재의대역폭에서원하는대역폭으로업그레이드
하는 데 필요한 해당 업그레이드 제품을 모두 주문하십시오. 새로운
대역폭에 높은 대역폭 패시브 프로브가 필요한 경우도 업그레이드에
포함됩니다. DSOX2BW22 및 DSOX2BW24의 경우, N2863B 10:1
300 MHz 패시브프로브(채널당1개)가업그레이드와함께제공됩니다.
주문 가능한 측정 어플리케이션에 대한 인쇄본 또는 전자문서 .pdf
권한 인증서 문서가 제공됩니다. 업그레이드된 대역폭 사양을 나타내는
스티커식 라벨은 대역폭 업그레이드의 경우에만 제공됩니다.
특정 2000 또는 3000 X-시리즈 오실로스코프 모델 번호 및 일련 번호
장비에 대한 라이선스 파일을 생성하기 위해 필요한 지침과 인증서
번호는 권한 인증서 또는 .pdf 전자문서에 들어 있습니다.
이메일을 통해 라이선스 파일과 설치 지침이 제공됩니다.
이메일에서 라이선스 파일(확장자 .lic)을 USB 드라이브로 복사한 다음
구매한 대역폭 업그레이드 또는 측정 어플리케이션을 이메일의 지침에
따라 오실로스코프에 설치합니다.
대역폭 업그레이드만 수행하는 경우에는 오실로스코프의 전면판과 후
면판에 업그레이드된 대역폭의 스티커식 라벨을 부착하십시오. 오실
로스코프의 모델 번호와 일련 번호는 변경되지 않습니다.
측정 어플리케이션
DSOX2MEMUP
채널당 1 Mpts까지 업그레이드 가능
DSOX2COMP
컴퓨터 시리얼 트리거링 및 분석
(RS232/422/485/UART)
DSOX2AUTO
자동차 시리얼 트리거링 및 분석 (CAN, LIN)
DSOX2EMBD
임베디드 시리얼 트리거링 및 분석 (I2C, SPI)
DSOX2WAVEGEN WaveGen (내장 펑션 발생기)
DSOXDVM
통합된 디지털 전압계
DSOXEDK
교육 담당자 키트
DSOX2MASK
마스크 테스트
DSOX2SGM
세그먼트 메모리
DSOX2MSO
8 디지털 타이밍 채널까지 업그레이드 가능
프로세스 설명
1
2
3
4
5
6
21 | 키사이트 | InfiniiVision 2000 X-시리즈 오실로스코프 - 데이터 시트



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com