Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

2000X Datasheet(PDF) 14 Page - Keysight Technologies

Part # 2000X
Description  Infi niiVision 2000 X-Series
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Direct Link  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

2000X Datasheet(HTML) 14 Page - Keysight Technologies

Back Button 2000X Datasheet HTML 10Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 11Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 12Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 13Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 14Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 15Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 16Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 17Page - Keysight Technologies 2000X Datasheet HTML 18Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 23 page
background image
1 단계. 대역폭 및 채널 카운트를 선택합니다
InfiniiVision 2000 X-시리즈 스코프
2002A
2004A
2012A
2014A
2022A
2024A
대역폭* (–3 dB)
70 MHz
100 MHz
200 MHz
계산된 상승시간 (10-90%)
≤ 5 ns
≤ 3.5 ns
≤ 1.75 ns
채널 입력
DSOX
2
4
2
4
2
4
MSOX
2 + 8
4 + 8
2 + 8
4 + 8
2 + 8
4 + 8
* 예를 들어, 100 MHz, 2+8 채널을 선택하면 모델 번호는 MSOX2014A가 됩니다.
2 단계. 측정 어플리케이션으로 스코프를 맞춤화하여 시간 및 비용을 절약합니다.1
어플리케이션
2000 X-시리즈
1 메가 포인트 메모리 업그레이드
DSOX2MEMUP (-010)
임베디드 시리얼 트리거링 및 분석 (I²C, SPI)
DSOX2EMBD (-LSS)*
컴퓨터 시리얼 트리거링 및 분석 (RS232/422/485/UART)
DSOX2COMP (-232)*
자동차 시리얼 트리거링 및 분석 (CAN, LIN)
DSOX2AUTO (-AMS)*
WaveGen (내장 펑션 발생기)
DSOX2WAVEGEN (-001)
통합된 디지털 전압계
DSOXDVM (-DVM)
교육 담당자 키트
DSOXEDK (-EDK)
마스크 테스트
DSOX2MASK (-LMT)
세그먼트화된 메모리
DSOX2SGM (-SGM)
infiniview 오실로스코프 분석 소프트웨어
N8900A
키사이트 스펙트럼 비주얼라이저 (KSV)
64997A
1. 업그레이드 기능 및 설치 프로세스에 대한 보다 자세한 정보는 20 ~ 21페이지를 참조하십시오.
* 시리얼 트리거 및 디코드 어플리케이션은 디지털 채널과 동시에 실행되지 않습니다.
3 단계. 프로브2를 선택합니다.
프로브
2000 X-시리즈
N2862B 150 MHz 10:1 패시브 프로브
70 MHz 및 100 MHz 모델의 경우 채널당 기본 1개
N2863B 300 MHz, 10:1 패시브 프로브
200 MHz 모델의 경우 채널당 기본 1개
N6459-60001 8-채널 로직 프로브 및 액세서리 키트
MSO 모델에서 기본 제공 또는 DSOX2MSO 업그레이드와 함께
기본 제공
N2889A 350 MHz 10:1/1:1 패시브 프로브
옵션
10070D 20 MHz 1:1 패시브 프로브 (프로브 ID 포함)
옵션
10076A 250 MHz 100:1, 4 kV 고전압 패시브 프로브(프로브 ID 포함)
옵션
N2791A 25 MHz, ±700 V 고전압 차동 프로브
옵션
N2792A 200 MHz 10:1 차동 프로브
옵션
1146A 100 kHz, 100 A, AC/DC 전류 프로브
옵션
2. 2페이지에 있는 프로브 적합성 표를 보십시오. 프로브 및 액세서리에 대한 정보는, 키사이트 문서 5968-8153EN을 참조하십시오.
4 단계. 최종 마무리를 합니다.
권장 액세서리
2000 X-시리즈
LAN/VGA 연결 모듈
DSOXLAN
GPIB 연결 모듈
DSOXGPIB
랙 장착 키트
N6456A
휴대용 소프트 케이스 및 전면판 커버
N6457A
하드카피 매뉴얼
N6458A
전면판 커버만
N2747A
InfiniiVision X-시리즈 오실로스코프 구성
14 | 키사이트 | InfiniiVision 2000 X-시리즈 오실로스코프 - 데이터 시트



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com