Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DSOX2COMP Datasheet(PDF) 6 Page - Keysight Technologies

Part # DSOX2COMP
Description  Infi niiVision 2000 X-Series
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Direct Link  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

DSOX2COMP Datasheet(HTML) 6 Page - Keysight Technologies

Back Button DSOX2COMP Datasheet HTML 2Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 3Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 4Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 5Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 6Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 7Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 8Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 9Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 10Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 23 page
background image
업그레이드 가능성 :
프로젝트 요구는 변화하지만 전통적인 오실로스코프는 고정되어 있습니다.
이는구입시에지불한것에대해서만지원을받을수있다는것을의미합니다.
반면 2000 X-시리즈를 이용하면 투자를 보호할 수 있습니다. 향후 추가
대역폭 (최대 200 MHz), 디지털 채널, WaveGen 또는 측정 어플리케이션이
필요하게 되면 그때마다 쉽게 추가하여 요구조건을 충족시킬 수 있습니다.
업그레이드 가능한 제품은 21페이지를 참조하십시오.
다음을구입시에추가하거나차후에업그레이드하는것이가능합니다:
– 대역폭
– 디지털 채널 (MSO)
– 메모리
– WaveGen 내장 20 MHz 펑션 발생기
– 통합된 디지털 전압계 (DVM)
– 시리얼 프로토콜 분석
– 측정 어플리케이션
– 마스크 테스트
– 세그먼트화된 메모리
– 교육 담당자 랩 (lab) 키트
마스크 테스트
규정된 제조 표준에 따라 합격/불합격 테스트를 수행하든, R&D 디버그에서
간헐적 신호 이상을 테스트하든, 마스크 테스트 옵션은 귀중한 생산성 툴이
될 수 있습니다. 2000 X-시리즈는 업계 유일한 하드웨어 기반 마스크
테스트를 지원하며 초당 최대 50,000회의 테스트를 수행할 수 있습니다.
세그먼트화된 메모리
로우 듀티 사이클 펄스 또는 데이터 버스트를 캡처할 경우, 세그먼트화된
메모리 수집을 사용하여 수집 메모리를 최적화할 수 있습니다. 세그먼트화된
메모리 수집은 중요하지 않은 신호 유휴/데드타임을 캡처하지 않으면서
중요한 신호 세그먼트를 선택적으로 캡처 및 저장할 수 있도록 지원합니다.
세그먼트화된 메모리 수집은 패킷화된 시리얼 펄스, 펄스형 레이저, 레이더
버스트, 고에너지 물리 실험 등을 포함한 어플리케이션에 이상적입니다.
이를 통해 19
μs 미만의 최소 Re-Arm 시간으로 2000X-시리즈에서
최대 25개의 세그먼트를 캡처할 수 있습니다.
업계에서 유일하게 완전 업그레이드가 가능한 오실로스코프를 통해 투자 보호 강화
30일 체험판 라이선스
2000 X-시리즈는 모든 옵션 선택이 가능한 1회의 30일 체험판
라이선스와 함께 제공되며 30일 체험 시작을 언제든지 선택할 수
있습니다. 또한 언제든지 www.keysight.com/find/30daytrial
사이트를 방문해서 개별 옵션 기능 30일 체험판 라이선스를 사용
하실 수 있기 때문에 실제로는 각 옵션 기능의 체험판 라이선스를
60일간 이용할 수 있습니다.
6 | 키사이트 | InfiniiVision 2000 X-시리즈 오실로스코프 - 데이터 시트



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com