Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DSOX2COMP Datasheet(PDF) 19 Page - Keysight Technologies

Part # DSOX2COMP
Description  Infi niiVision 2000 X-Series
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Direct Link  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

DSOX2COMP Datasheet(HTML) 19 Page - Keysight Technologies

Back Button DSOX2COMP Datasheet HTML 15Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 16Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 17Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 18Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 19Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 20Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 21Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 22Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 23Page - Keysight Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 23 page
background image
디지털 전압계
기능
ACrms, DC, DCrms, 주파수
분해능
ACV/DCV: 3 디지트, 주파수 : 5.5 디지트
측정 속도
초당 100회
자동범위조정
수직 진폭을 자동 조정하여 동적 측정 범위를 최대화합니다.
범위 측정기
이전 3초 간 피크 범위를 포함하여 최근 측정값을 그래픽으로 표시합니다.
측정 범위(일반적인 사양)
주파수 범위
수직 범위
수직 정확도
ACRms
20 Hz - 100 KHz
100 MHz ~ 500 MHz :
1 mV/div ~ 5 V/div** (1 MΩ 및 50O hm)
1 GHz 모델 :
1 mV/div ~ 5 V/div** (1 MΩ),
1 mV/div ~ 1 V/div (50O Ω)
[DC수직 게인 정확도 + 0.5% 풀 스케일]
DCRms
20 Hz - 100 KHz
[DC 수직 게인 정확도 + DC 수직 오프셋 정확도 +
0.25% 풀 스케일]
DC
해당 없음
[DC 수직 게인 정확도 +DC 수직 오프셋 정확도 +
0.25% 풀 스케일]
주파수 카운터
1Hz – BW 스코프
<10 mV/div : 1 div 또는 5 mV 중에서 큰 값.
≥10 mV/div : 0.6 div
연간 25 ppm
± 5 ppm (aging)
WaveGen – 내장 펑션 발생기 (계속)
변조
변조 유형 : AM, FM, FSK
반송파 : Sine, 램프
변조 소스 : 내부(외부 변조 기능 없음)
AM :
변조 : Sine, 사각, 램프
변조 주파수 : 1 Hz ~ 20 kHz
깊이 : 0% ~ 100%
FM :
변조 : Sine, 사각, 램프 (1 Hz ~ 20 kHz)
변조 주파수 (1 Hz ~ 20 kHz)
최소 반송파 주파수 : 10 kHz
최소 편차 : 1 Hz
최대 편차 : 100 kHz or (반송파 주파수 - 9 kHz), 그 중 작은 값.
FSK :
변조 : 50% 듀티 사이클 사각파
FSK 속도 : 1 Hz ~ 20 kHz
최소 반송파 주파수 : 10 Hz
최소 홉 주파수 : 2 x FSK 속도 ~ 10 MHz
성능 특성 (계속)
19 | 키사이트 | InfiniiVision 2000 X-시리즈 오실로스코프 - 데이터 시트



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com