Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DSOX2COMP Datasheet(PDF) 17 Page - Keysight Technologies

Part # DSOX2COMP
Description  Infi niiVision 2000 X-Series
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KEYSIGHT [Keysight Technologies]
Direct Link  http://www.keysight.com
Logo KEYSIGHT - Keysight Technologies

DSOX2COMP Datasheet(HTML) 17 Page - Keysight Technologies

Back Button DSOX2COMP Datasheet HTML 13Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 14Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 15Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 16Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 17Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 18Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 19Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 20Page - Keysight Technologies DSOX2COMP Datasheet HTML 21Page - Keysight Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 23 page
background image
파형 수학
연산자
더하기, 빼기, 곱하기, FFT
FFT
윈도우 : 해닝 (hanning), 플랫탑 (flat top), 직사각형; 블랙맨 - 해리스 (Blackman-Harris) - up to 64 kpts 분해능
소스
Math functions available between any two channels
디스플레이 특성
디스플레이
8.5인치 WVGA
해상도
800(H) x 480(V) 픽셀 형식 (화면 영역)
보간
Sin(x)/x 보간법 (FIR 필터 사용; 디스플레이의 컬럼당 샘플이 한 개 미만인 경우에 사용됨)
지속성
Off, 무한, 가변 지속성 (100 ms-60s)
강도 그라데이션
64 단계의 밝기 강도
모드
정상 모드
XY - XY 모드는 디스플레이를 전압 대 시간 스케일 비교에서 전압 대 전압 스케일 비교로 변경
롤 – 스트립 차트 레코더와 매우 유사한 화면을 가로질러 오른쪽에서 왼쪽으로 이동하는 파형 표시
MSO (디지털 채널)
DSO에서 업그레이드 가능
지원
MSO 채널
8개의 채널 (D0 ~ D7)
MSO 샘플링 속도
1 GSa/s
최대 레코드 길이
500 kpts 채널당 (디지털 채널만)
125 kpts 채널당 (아날로그 채널만)
임계값 선택
TTL (+1.4 V), CMOS (+2.5 V), ECL (-1.3 V), 사용자 정의 가능 (10 mV 단위 정지 시 ±8.0 V)
임계값 정확도*
±(100 mV + 임계값 설정의 3%)
최대 입력 다이나믹 레인지
임계값에서
±10 V
최소 전압 스윙
500 mVpp
입력 임피던스
100 kΩ ± 2%(프로브 팁에서), ~8 pF
검출 가능한 최소 펄스 폭
5 ns
채널간 스큐
2 ns (typical), 3 ns (최대)
성능 특성 (계속)
* 보증 사양을 나타내며 다른 모든 사항은 typical 입니다. 사양은 30분의 예열시간 후와 펌웨어 교정 온도로부터 ±10°C내에서 유효합니다.
** 1 mV/div 및 2 mV/div는 4 mV/div 설정의 확대율입니다. 수직 정확도 계산의 경우, 1 mV/div 및 2 mV/div 감도 설정에 32 mV의 풀 스케일을 사용하십시오.
커서
유형
진폭, 시간, 주파수 (FFT), 수동, 추적, 바이너리, HEX
측정
∆T, 1/∆T, ∆V/X, 1/∆X, ∆Y, Phase and Ratio
커서**
– 싱글 커서 정확도 :
±[DC 수직 게인 정확도 +DC 수직 오프셋 정확도 +0.25% 풀 스케일]
– 듀얼 커서 정확도 :
±[DC 수직 게인 정확도 +0.5% 풀 스케일]*
자동 파형 측정
전압
스냅샷 : 모두, 최대값, 최소값, 피크 투 피크, 탑, 베이스, 진폭, 오버슈트, 프리슈트, 평균-N회 주기, 평균-전체 화면,
DC RMS-N회 주기, DC RMS-전체 화면, AC RMS-N회 주기
시간
기간, 주파수, 상승 시간, 하강 시간, +폭, –폭, 듀티 사이클, 지연 A→B (상승 에지), 지연 A→B (하강 에지),
위상 A→B (상승 에지) 및 위상 A→B (하강 에지)
17 | 키사이트 | InfiniiVision 2000 X-시리즈 오실로스코프 - 데이터 시트



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com