Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LBW5SG Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LBW5SG
Description  white SMD package, colorless clear
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBW5SG Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LBW5SG Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LBW5SG Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LBW5SG Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LBW5SG Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LBW5SG Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LBW5SG Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBW5SG Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBW5SG Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBW5SG Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
LB W5SG, LV W5SG
Golden Dragon
®
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2003-10-29
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMD-Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: Punktlichtquelle
mit hoher Lichtausbeute bei geringem
Platzbedarf
• Wellenlänge: 470 nm (blau), 503 nm (verde)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaN
• optischer Wirkungsgrad: 6 lm/W (blau),
25 lm/W (verde)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4
• Gurtung: 24-mm Gurt mit 800/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-B
Anwendungen
• Ampelanwendung (verde)
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u. ä.)
• Ersatz von Kleinst-Glühlampen
• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen,
Fluchtwege, u.ä.)
• Signal- und Symbolleuchten
• Scanner
Features
• package: white SMD package, colorless clear
• feature of the device: point lightsource with
high luminous efficiency and low space
• wavelength: 470 nm (blue), 503 nm (verde)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaN
• optical efficiency: 6 lm/W (blue),
25 lm/W (verde)
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 4
• taping: 24-mm tape with 800/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to2kVacc.to
JESD22-A114-B
Applications
• traffic lights (verde)
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising, general lighting)
• interior automotive lighting (e.g. dashboard
backlighting, etc.)
• substitution of micro incandescent lamps
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• signal and symbol luminaire
• scanners


Similar Part No. - LBW5SG

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
LBW5SG ETC1-LBW5SG Datasheet
200Kb / 14P
Vorlaufige Daten Preliminary Data
LBW5SG-DYEZ-35 ETC1-LBW5SG-DYEZ-35 Datasheet
200Kb / 14P
Vorlaufige Daten Preliminary Data
More results

Similar Description - LBW5SG

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LDMVSG-JGLH-46-1 OSRAM-LDMVSG-JGLH-46-1 Datasheet
671Kb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin
LVW5SN OSRAM-LVW5SN Datasheet
382Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone
LA-W57B OSRAM-LA-W57B Datasheet
263Kb / 15P
white SMD package, colorless clear resin
LB-W5SG OSRAM-LB-W5SG Datasheet
623Kb / 16P
white SMD package, colorless clear silicone resin
LD-MVSG OSRAM-LD-MVSG Datasheet
671Kb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin
LR-W5SN OSRAM-LR-W5SN Datasheet
410Kb / 20P
white SMD package, colorless clear silicone
LY-W5SM OSRAM-LY-W5SM Datasheet
645Kb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin
LD-W5SN OSRAM-LD-W5SN Datasheet
679Kb / 20P
white SMD package, colorless clear silicone resin
LT-W5SM OSRAM-LT-W5SM Datasheet
1Mb / 22P
white SMD package, colorless clear silicone resin
LV-W5SN OSRAM-LV-W5SN Datasheet
382Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com