Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LTW51M Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LTW51M
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTW51M Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LTW51M Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LTW51M Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LTW51M Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LTW51M Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LTW51M Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LTW51M Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LTW51M Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LTW51M Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LTW51M Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 18 page
background image
LD W51M, LB W51M, LT W51M
Golden DRAGON with Lens
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
Abkündigung nach OS-PD-2008-008
Obsolete acc. to OS-PD-2008-008
2009-06-16
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMD-Gehäuse, farbloser
klarer Silikon - Verguss mit ARGUS
® Optik
• Besonderheit des Bauteils: Lichtquelle mit
hoher Lichtausbeute bei geringem Platzbedarf
• Wellenlänge: 455 nm (tief blau),
470 nm (blau), 528 nm (true green)
• Abstrahlwinkel: 20°, enger Abstrahlwinkel
• Technologie: ThinGaN
• max. optischer Wirkungsgrad:
• 43 % (tief blau), 25 lm/W (blau),
90 lm/W (true green) bei 100 mA
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Selektivlöten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4
• Gurtung: 24-mm Gurt mit 100/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
•
Dekorative Beleuchtung
•
Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
•
Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege, u.ä.)
•
Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Außenbereich
•
Spotbeleuchtung / kontrastreiche Beleuchtung
•
Vitrinenbeleuchtung
•
Effekbeleuchtung: Sternenhimmel
Features
• package: white SMD package, colorless clear
silicone resin with ARGUS
® optic
• feature of the device: lightsource with high
luminous efficiency and small dimensions
• wavelength: 455 nm (deep blue),
470 nm (blue), 528 nm (true green)
• viewing angle: 20°, narrow viewing angle
• technology: ThinGaN
• max. optical efficiency: 43 % (deep blue),
25 lm/W (blue), 90 lm/W (true green)
at 100 mA
• grouping parameter: luminous flux,
wavelength
• assembly methods: suitable for all SMT
assembly methods
• soldering methods: selective soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 4
• taping: 24-mm tape with 100/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
•
decorative and entertainment lighting
•
signal and symbol luminaire for orientation
•
marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
•
indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting
•
spot lighting / high contrast lighting
•
glass carbinet lighting
•
effect illumination: starry sky


Similar Part No. - LTW51M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LTW5AM OSRAM-LTW5AM Datasheet
1Mb / 23P
Golden DRAGON Plus
LTW5AM OSRAM-LTW5AM Datasheet
404Kb / 22P
white SMD package, clear silicone lens
LTW5AM-KYKZ-35 OSRAM-LTW5AM-KYKZ-35 Datasheet
1Mb / 23P
Golden DRAGON Plus
LTW5AM-KZLY-36 OSRAM-LTW5AM-KZLY-36 Datasheet
1Mb / 23P
Golden DRAGON Plus
LTW5AP OSRAM-LTW5AP Datasheet
641Kb / 19P
black SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense
More results

Similar Description - LTW51M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LDW5KM OSRAM-LDW5KM Datasheet
617Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LRW5KM OSRAM-LRW5KM Datasheet
299Kb / 15P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LRW51M OSRAM-LRW51M Datasheet
400Kb / 15P
white SMD package, colorless clear silicone resin with optic
LCWW5KM OSRAM-LCWW5KM Datasheet
1Mb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic; chip level conversion
LUWW5KM OSRAM-LUWW5KM Datasheet
315Kb / 17P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic; chip level conversion
LD-W5KM OSRAM-LD-W5KM Datasheet
617Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LD-W51M OSRAM-LD-W51M Datasheet
283Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LR-W5KM OSRAM-LR-W5KM Datasheet
299Kb / 15P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic
LCW-W5KM OSRAM-LCW-W5KM Datasheet
1Mb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic; chip level conversion
LUW-W5KM OSRAM-LUW-W5KM Datasheet
315Kb / 17P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic; chip level conversion
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com