Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SSD1854Z Datasheet(PDF) 21 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SSD1854Z
Description  LCD Segment / Common Driver with Controller CMOS
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SSD1854Z Datasheet(HTML) 21 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SSD1854Z Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1854Z Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1854Z Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1854Z Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1854Z Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1854Z Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1854Z Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1854Z Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers SSD1854Z Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 48 page
background image
SSD1854
Series
Rev 1.0
08/2002
SOLOMON
16
Figure 5 - SSD1854 Graphic Display Data RAM (GDDRAM) Address Map
Seg Normal
• • • • • •
Seg Remapped
• • • • • •
• • • • • •
00h
D0 (LSB)
• • • • • •
0
159 156
3
0
159
0
159
5
154
01h
D1
• • • • • •
1
158 157
2
1
158
1
158
6
153
02h
D2
• • • • • •
2
157 158
1
2
157
2
157
7
152
03h
D3
• • • • • •
3
156 159
0
3
156
3
156
8
151
04h
D4
• • • • • •
4
155
-
-
4
155
4
155
9
150
05h
D5
• • • • • •
5
154
-
-
5
154
5
154
10
149
06h
D6
• • • • • •
6
153
-
-
136
23
-
-
-
-
07h
D7 (MSB)
• • • • • •
7
152
--
137
22
--
--
08h
D0 (LSB)
• • • • • •
8
151
-
-
138
21
-
-
-
-
09h
D1
• • • • • •
9
150
-
-
139
20
-
-
-
-
0Ah
D2
• • • • • •
10
149
---
---
--
0Bh
D3
• • • • • •
11
148
-
-
-
-
6
153
11
148
0Ch
D4
• • • • • •
12
147
---
-
7
152
12
147
0Dh
D5
• • • • • •
13
146
-
-
-
-
8
151
13
146
0Eh
D6
• • • • • •
14
145
-
-
-
-
9
150
14
145
0Fh
D7 (MSB)
• • • • • •
15
144
-
-
-
-
10
149
15
144
10h
D0 (LSB)
• • • • • •
16
143
-
-
-
-
11
148
16
143
11h
D1
• • • • • •
17
142
---
-
12
147
17
142
12h
D2
• • • • • •
18
141
-
-
-
-
13
146
18
141
13h
D3
• • • • • •
19
140
-
-
-
-
14
145
19
140
14h
D4
• • • • • •
20
139
0
159
-
-
15
144
20
139
15h
D5
• • • • • •
21
138
1
158
-
-
16
143
21
138
16h
D6
• • • • • •
22
137
2
157
-
-
17
142
22
137
17h
D7 (MSB)
• • • • • •
23
136
3
156
-
-
18
141
23
136
18h
D0 (LSB)
• • • • • •
24
135
4
155
-
-
19
140
24
135
19h
D1
• • • • • •
25
134
5
154
-
-
20
139
25
134
1Ah
D2
• • • • • •
26
133
6
153
6
153
21
138
26
133
1Bh
D3
• • • • • •
27
132
7
152
7
15222137
27
132
1Ch
D4
• • • • • •
28
131
8
151
8
151
23
136
28
131
1Dh
D5
• • • • • •
29
130
9
150
9
150
24
135
29
130
1Eh
D6
• • • • • •
30
129
10
149
10
149
25
134
30
129
1Fh
D7 (MSB)
• • • • • •
31
128
11
148
11
148
26
133
31
128
80h
D0 (LSB)
• • • • • •
128
31
108
51
108
51
123
36
127
32
81h
D1
• • • • • •
129
30
109
50
109
50
124
35
128
31
82h
D2
• • • • • •
130
29
110
49
110
49
125
34
129
30
83h
D3
• • • • • •
131
28
111
48
111
48
126
33
130
29
84h
D4
• • • • • •
132
27
11247112
47
127
32
131
28
85h
D5
• • • • • •
133
26
113
46
113
46
128
31
132
27
86h
D6
• • • • • •
134
25
114
45
114
45
129
30
133
26
87h
D7 (MSB)
• • • • • •
135
24
115
44
115
44
130
29
134
25
88h
D0 (LSB)
• • • • • •
136
23
116
43
116
43
131
28
135
24
89h
D1
• • • • • •
137
22
11742117
42
132
27
136
23
8Ah
D2
• • • • • •
138
21
118
41
118
41
133
26
137
22
8Bh
D3
• • • • • •
139
20
119
40
119
40
134
25
138
21
8Ch
D4
• • • • • •
140
19
120
39
140
19
140
19
145
14
8Dh
D5
• • • • • •
141
18
121
38
141
18
141
18
146
13
8Eh
D6
• • • • • •
142
17
12237142
17
142
17
147
12
8Fh
D7 (MSB)
• • • • • •
143
16
123
36
143
16
143
16
148
11
90h
D0 (LSB)
• • • • • •
144
15
124
35
144
15
144
15
149
10
91h
D1
• • • • • •
145
14
125
34
145
14
145
14
150
9
92h
D2
• • • • • •
146
13
126
33
146
13
-
-
-
-
93h
D3
• • • • • •
147
12
12732147
12
--
--
94h
D4
• • • • • •
148
11
128
31
148
11
-
-
-
-
95h
D5
• • • • • •
149
10
129
30
149
10
-
-
-
-
96h
D6
• • • • • •
150
9
130
29
150
9
-
-
-
-
97h
D7 (MSB)
• • • • • •
151
8
131
28
151
8
-
-
-
-
98h
D0 (LSB)
• • • • • •
152
7
13227152
7
--
--
99h
D1
• • • • • •
153
6
133
26
153
6
-
-
-
-
9Ah
D2
• • • • • •
154
5
134
25
154
5
-
-
-
-
9Bh
D3
• • • • • •
155
4
135
24
155
4
-
-
-
-
9Ch
D4
• • • • • •
156
3
136
23
156
3
-
-
-
-
9Dh
D5
• • • • • •
157
2
13722157
2
--
--
9Eh
D6
• • • • • •
158
1
138
21
158
1
-
-
-
-
9Fh
D7 (MSB)
• • • • • •
159
0
139
20
159
0
-
-
-
-
A0h
D0 (LSB)
• • • • • •
-
-
140
19
120
39
135
24
140
19
A1h
D1
• • • • • •
-
-
141
18
121
38
136
23
141
18
A2h
D2
• • • • • •
-
-
142
17
122
37
137
22
142
17
A3h
D3
• • • • • •
-
-
143
16
123
36
138
21
143
16
A4h
D4
• • • • • •
-
-
144
15
124
35
139
20
144
15
A5h
D5
• • • • • •
-
-
145
14
125
34
-
-
-
-
A6h
D6
• • • • • •
-
-
146
13
126
33
-
-
-
-
A7h
D7 (MSB)
• • • • • •
-
-
147
12
127
32
--
--
A8h
D0 (LSB)
• • • • • •
-
-
148
11
128
31
-
-
-
-
A9h
D1
• • • • • •
-
-
149
10
129
30
-
-
-
-
AAh
D2
• • • • • •
-
-
150
9
130
29
-
-
-
-
ABh
D3
• • • • • •
-
-
151
8
131
28
-
-
-
-
ACh
D4
• • • • • •
-
-
152
7
132
27
--
--
ADh
D5
• • • • • •
-
-
153
6
133
26
-
-
-
-
AEh
D6
• • • • • •
-
-
154
5
134
25
-
-
-
-
AFh
D7 (MSB)
• • • • • •
-
-
155
4
135
24
-
-
-
-
Int. Col. Addr.
00h 01h 02h 03h 04h 05h
• • • • • •
FAh FBh FCh FDh FEh FFh
Note :
* COM4 & COM151 display OFF pixels disregard the RAM content.
Common Output Pins
Example
1
2
34
5*
Multiplex Ratio
160
160
160
(0,6)
(0,6)
Display Start Line
00h
14h
14h
146
146
05h
05h
(127,139)
(127,139)
Upper Window Corner
(0,0)
Lower Window Corner
(127,159)
(127,159)
(127,139)
(0,0)
(0,6)
Display Offset
0
0
0
7Eh
0
00h
7Fh
01h
5
Column
Address
00h
01h
02h
7Fh
7Dh
1
2
7Eh
7Dh
02h
127
Page 0
125
126
Segment Output Pins
0
Page 1
Page 2
Page 3
Page 16
Page 21
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com