Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SFH-486 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-486
Description  GaAlAs Infrared Emitter
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-486 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH-486 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-486 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-486 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-486 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-486 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-486 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-486 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-486 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-486 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 12 page
background image
2010-04-28
1
2010-04-28
GaAlAs Infrared Emitter (880 nm)
GaAlAs-IR-Lumineszensdiode (880 nm)
Version 1.0
SFH 486
Features:
Besondere Merkmale:
• Very highly efficient GaAlAs-LED
• GaAlAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
• High reliability
• Hohe Zuverlässigkeit
• Spectral match with silicon photodetectors
• Gute spektrale Anpassung an Si-Fotoempfänger
• UL Version available
• UL Version erhältlich
• Available on tape and reel (in Ammopack)
• Gegurtet lieferbar (im Ammo-Pack)
• Available in bins
• Gruppiert lieferbar
Applications
Anwendungen
• IR remote control of hi-fi and TV-sets, video tape
recorders, dimmers
• IR-Fernsteuerung von Fernseh-, Rundfunk- und
Videogeräten, Lichtdimmern
• Remote control
• Gerätefernsteuerung
• Smoke detectors
• Rauchmelder
•Sensor technology
• Sensorik
• Discrete interrupters
• Diskrete Lichtschranken
Notes
Hinweise
Depending on the mode of operation, these devices
emit highly concentrated non visible infrared light
which can be hazardous to the human eye. Products
which incorporate these devices have to follow the
safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC
62471.
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte, nicht sichtbare
Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das
menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese
Bauteile enthalten, müssen gemäß den
Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und
62471 behandelt werden.


Similar Part No. - SFH-486

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-4860 OSRAM-SFH-4860 Datasheet
223Kb / 9P
GaAlAs Light Emitting Diode
More results

Similar Description - SFH-486

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
IRL81A SIEMENS-IRL81A Datasheet
151Kb / 3P
GaAlAs-Infrarot-Sendediode GaAlAs Infrared Emitter
SFH480-1 SIEMENS-SFH480-1 Datasheet
81Kb / 2P
GaAlAs INFRARED EMITTER
SFH483 SIEMENS-SFH483 Datasheet
34Kb / 5P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode GaAlAs Infrared Emitter
SFH484-1 SIEMENS-SFH484-1 Datasheet
84Kb / 2P
GaAlAs INFRARED EMITTER
SFH485 SIEMENS-SFH485 Datasheet
123Kb / 1P
GaAlAs INFRARED EMITTER
SFH487P-1 SIEMENS-SFH487P-1 Datasheet
147Kb / 2P
GaAlAs INFRARED EMITTER
logo
OPTEK Technologies
OPE5794 OPTEK-OPE5794 Datasheet
117Kb / 2P
GaAlAs Infrared Emitter
logo
Torex Semiconductor
TLN233 TOREX-TLN233 Datasheet
140Kb / 5P
TOSHIBA Infrared LED GaALAs Infrared Emitter
logo
List of Unclassifed Man...
OPE6794WK ETC1-OPE6794WK Datasheet
192Kb / 2P
GaAlAs Infrared Emitter
OPE5T87 ETC2-OPE5T87 Datasheet
196Kb / 2P
High Speed GaAlAs Infrared Emitter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com