Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LA-543B Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LA-543B
Description  colorless, clear 5 mm (T1 쩐) package
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-543B Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LA-543B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
2005-03-02
2
LA 543B, LO 543B, LY 543B
Anm.:
Für VMS-Anwendungen wird empfohlen LY 543B-AWCW-46 einzusetzen.
Da die Gruppierung der LEDs in Lux mit der innovativen Partial Flux-Methode erfolgt, wurden Vergleichsmessungen
an Bauteilen jeweils mit dem "Partial Flux"-Testkopf und dem "Standard LED"-Testkopf (gemäß CIE-127-B)
durchgeführt. Der Vergleich soll als Orientierung dienen, er stellt keine eins-zu-eins-Korrelation dar. Ziel dieses
Vergleichs ist ein besseres Verständnis des Lichtflusses in [lux] in Relation zu den Lichtstärkewerten in [cd]. Das
Verhältnis von typischen Werten, die mit dem "Partial Flux" gemessen werden, zu denen, die mit dem
Standard-Messkopf gemessen werden, ist [lux] x 1.2 =[mcd].
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LY 543B-AWBW-26 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen AW oder BW
enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe
geliefert.
Z.B.:
LY 543B-AWBW-26
bedeutet,
dass
auf
dem
Gurt
nur
eine
der
Wellenlängengruppen -2, -3, -4, -5 oder -6 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
For VMS-Application the use of LY 543B-AWCW-46 is recommended.
As the innovative partial flux method is applied to the grouping of LEDs in lux, some measurements were made in
order to compare the results of the “Partial Flux” testhead to the “standard LED” testhead (in compliance with
CIE-127-B). The comparison should be used for a better understanding of partial flux in [lux] in relation to the values
stated in luminous intensity [cd]. It should not be taken as a one-to-one correlation. The ratio of typical values
measured with the “Partial Flux” testhead and the normal LED testhead is [lux] x 1.2 =[mcd].
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LY 543B-AWBW-26 means that only one group AW or BW will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. LY 543B-AWBW-26 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, -5 or -6 will be
shippable (see page 5 for explanation).
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Gehäusefarbe
Color of
Package
Partieller
Lichtfluss
1)
Seite 13
Partial Flux
1)
page 13
I
F = 20 mA
E
V [lux]
Lichtstrom
2)
Seite 13
Luminous
Flux
2)
page 13
I
F = 20 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LA 543B-AWBW-24
LA 543B-BWDW-24
LA 543B-AWDW-24
amber
colorless clear
1120 … 2800
1800 … 7100
1120 … 7100
1200 (typ.)
2670 (typ.)
2500 (typ.)
Q65110A1447
Q65110A2851
Q65110A3552
LO 543B-BWDW-24 orange
colorless clear
1800 … 7100
2670 (typ.)
Q65110A0810
LY 543B-AWBW-26
LY 543B-BWDW-26
LY 543B-AWDW-26
yellow
colorless clear
1120 … 2800
1800 … 7100
1120 … 7100
1200 (typ.)
2670 (typ.)
2500 (typ.)
Q65110A2852
Q65110A2853
Q65110A3554



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com