Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LA-543B Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # LA-543B
Description  colorless, clear 5 mm (T1 쩐) package
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LA-543B Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LA-543B Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LA-543B Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
LA 543B, LO 543B, LY 543B
2005-03-02
5
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)
6)
Seite 13
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)
6)
page 13
Gruppe
Group
amber
orange
yellow
Einheit
Unit
min.
max.
min.
max.
min.
max.
2
612
616
600
603
580
583
nm
3
616
620
603
606
583
586
nm
4
620
624
606
609
586
589
nm
5
589
592
nm
6
592
595
nm
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Partieller Lichtfluss
Partial Flux
E
V [lux]
Lichtstärke
1)
Seite 13
Luminous Intensity
1)
page 13
I
V [mcd]
Lichtstrom
2)
Seite 13
Luminous Flux
2)
page 13
Φ
V [mlm]
AW
BW
CW
DW
1120 … 1800
1800 … 2800
2800 … 4500
4500 … 7100
1750 (typ.)
2760 (typ.)
4380 (typ.)
6960 (typ.)
875 (typ.)
1400 (typ.)
2200 (typ.)
3500 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe, die aus nur 2 oder
3 Helligkeitsgruppen besteht.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 2 or 3 individual
brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: BW-3
Example: BW-3
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Wellenlänge
Wavelength
BW
3
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com