Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LSY-A676 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LSY-A676
Description  white SMT package
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSY-A676 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LSY-A676 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSY-A676 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSY-A676 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSY-A676 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSY-A676 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSY-A676 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSY-A676 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSY-A676 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSY-A676 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LSY A676
Hyper Multi SIDELED
®
Hyper-Bright LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSY A676 abgekündigt nach OS-PD-2006-009 -
wird nicht ersetzt werden.
LSY A676 obsolete acc. to OS-PD-2006-009 -
no replacement.
2006-10-04
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse
• Besonderheit des Bauteils: ideal zur
Einkopplung in Lichtleiter; Farbmischung
möglich
• Wellenlänge: 633 nm (super-rot),
587 nm (gelb)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 11 lm/W (gelb),
7 lm/W (super-rot)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 2000/Rolle,
ø330 mm
Anwendungen
• Einkopplung in Lichtleiter
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung,
Allgemeinbeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
Features
• package: white SMT package
• feature of the device: ideal for coupling in light
guides; color mixing is possible
• wavelength: 633 nm (super-red),
587 nm (yellow)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaAlP
• optical efficiency: 11 lm/W (yellow),
7 lm/W (super-red)
• grouping parameter: luminous intensity
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø330 mm
Applications
• optical indicators
• coupling into light guides
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising, general lighting)
• interior automotive lighting (e.g. dashboard
backlighting, etc.)


Similar Part No. - LSY-A676

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LSY-T670 OSRAM-LSY-T670 Datasheet
563Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSY-T675 OSRAM-LSY-T675 Datasheet
412Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSY-T676 OSRAM-LSY-T676 Datasheet
398Kb / 17P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
LSY-T67B OSRAM-LSY-T67B Datasheet
429Kb / 15P
white P-LCC-4 package, colorless clear resin
More results

Similar Description - LSY-A676

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LWY8SG-V1AA-3K6L OSRAM-LWY8SG-V1AA-3K6L Datasheet
556Kb / 22P
white SMT package
LWY87C-S1T2-3K8L OSRAM-LWY87C-S1T2-3K8L Datasheet
607Kb / 22P
white SMT package
LYG6SP-CBEB-36-3B5A OSRAM-LYG6SP-CBEB-36-3B5A Datasheet
619Kb / 21P
white SMT package
LYM67K-J1L2-26 OSRAM-LYM67K-J1L2-26 Datasheet
503Kb / 20P
white SMT package
LYM676-Q2T1-26 OSRAM-LYM676-Q2T1-26 Datasheet
506Kb / 20P
white SMT package
LYY8SF-U1V2-36 OSRAM-LYY8SF-U1V2-36 Datasheet
496Kb / 21P
white SMT package
LYY876-Q2T1-26 OSRAM-LYY876-Q2T1-26 Datasheet
504Kb / 20P
white SMT package
LSYA676 OSRAM-LSYA676 Datasheet
398Kb / 15P
white SMT package
LS-A676 OSRAM-LS-A676 Datasheet
194Kb / 14P
white SMT package
LW-A67C OSRAM-LW-A67C Datasheet
188Kb / 15P
white SMT package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com