Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 335 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 335 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 331Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 332Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 333Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 334Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 335Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 336Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 337Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 338Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 339Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 335 / 1140 page
background image
10.
 14 ビット PWM タイマ(PWMX)
302
10.2.2
 D/A データレジスタ A、B(DADRA、B)
15
13
DA13
1
R/W
14
12
DA12
1
R/W
13
11
DA11
1
R/W
12
10
DA10
1
R/W
11
9
DA9
1
R/W
8
6
DA6
1
R/W
10
8
DA8
1
R/W
9
7
DA7
1
R/W
ビット(CPU)
ビット(データ)
DADRA
初期値
R/W
:
:
:
:
7
5
DA5
1
R/W
6
4
DA4
1
R/W
5
3
DA3
1
R/W
4
2
DA2
1
R/W
3
1
DA1
1
R/W
0
−
−
1
−
2
0
DA0
1
R/W
1
−
CFS
1
R/W
DADRH
DADRL
DA13
1
R/W
DA12
1
R/W
DA11
1
R/W
DA10
1
R/W
DA9
1
R/W
DA6
1
R/W
DA8
1
R/W
DA7
1
R/W
DADRB
初期値
R/W
:
:
DA5
1
R/W
DA4
1
R/W
DA3
1
R/W
DA2
1
R/W
DA1
1
R/W
REGS
1
R/W
DA0
1
R/W
CFS
1
R/W
DADR
は、16 ビットのリード/ライト可能な 2 本のレジスタ(DADRA、B)で構成さ
れています。DADRA は PWM(D/A)チャネル A に、DADRB は PWM(D/A)チャネル B
にそれぞれ対応します。DADR の値は、CPU からリード/ライト可能ですが、16 ビット
構成になっているため、CPU とのデータ転送はテンポラリレジスタ(TEMP)を介して行
います。詳細は
「10.3 バスマスタとのインタフェース」を参照してください。
DADRA
の最下位ビット(CPU)は未使用で、リードすると 1 が読み出されます。
DADR
は、リセット、スタンバイモード、ウォッチモード、サブアクティブモード、サ
ブスリープモードまたはモジュールストップモード時に、H'FFFF に初期化されます。
ビット 15∼3:D/A データ 13∼0(DA13∼0)
DADR
の上位 14 ビットは、D/A 変換データを設定します。
DADR
の上位 14 ビットの内容は、DACNT の値と常に比較されており、基本周期ごとに
出力波形のデューティを決定し、また分解能幅の付加パルスを出力するか否かを決定しま
す。この動作を可能にするためには、DADR をある範囲の値に設定する必要があります。
この範 囲はキャ リアフリ ーケンシ セレクト (CFS)に よって決 まります 。範囲外 の値を
DADR
に設定すると、PWM 出力は固定されます。
12
ビット精度で使用する場合には、下位 2 ビット(データ)(DA1、0)を 0 に固定し、
上位 12 ビット(データ)が有効と見なします。この下位 2 ビット(データ)は DACNT
の上位 2 ビット(カウンタ)に対応しています。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com