Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 338 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 338 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 334Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 335Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 336Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 337Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 338Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 339Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 340Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 341Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 342Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 338 / 1140 page
background image
10.
 14 ビット PWM タイマ(PWMX)
305
ビット 1:アウトプットセレクト(OS)
PWM
(D/A)の出力位相を選択します。
ビット 1
説   明
OS
0
PWM
直接出力
(初期値)
1
PWM
反転出力
ビット 0:クロックセレクト(CKS)
PWM
(D/A)の分解能を選択します。分解能は、システムクロック(φ)が 10MHz の
場合、100ns と 200ns が選択できます。
ビット 0
説   明
CKS
0
分解能(T)=システムクロック周期(t
cyc )で動作
(初期値)
1
分解能(T)=システムクロック周期(t
cyc )×2 で動作
10.2.4
 モジュールストップコントロールレジスタ(MSTPCR)
7
MSTP15
0
R/W
ビット
初期値
R/W
:
:
:
6
MSTP14
0
R/W
5
MSTP13
1
R/W
4
MSTP12
1
R/W
3
MSTP11
1
R/W
2
MSTP10
1
R/W
1
MSTP9
1
R/W
0
MSTP8
1
R/W
7
MSTP7
1
R/W
6
MSTP6
1
R/W
5
MSTP5
1
R/W
4
MSTP4
1
R/W
3
MSTP3
1
R/W
2
MSTP2
1
R/W
1
MSTP1
1
R/W
0
MSTP0
1
R/W
MSTPCRH
MSTPCRL
MSTPCR
は 8 ビットのリード/ライト可能な 2 本のレジスタで、モジュールストップモ
ードの制御を行います。
MSTP11
ビットを 1 にセットすると、14 ビット PWM タイマは動作を停止してモジュー
ルストップモードへ遷移します。詳細は、
「25.5 モジュールストップモード」を参照し
てください。
MSTPCR
は、リセットまたはハードウェアスタンバイモード時に H'3FFF に初期化され
ます。ソフトウェアスタンバイモードでは初期化されません。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com