Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 434 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 434 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 430Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 431Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 432Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 433Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 434Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 435Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 436Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 437Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 438Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 434 / 1140 page
background image
13.
 タイマコネクション
401
ビット 1、0:クランプ波形モード選択 1、0(CLMOD1、CLMOD0)
CLO
信号(クランプ波形)の信号源を選択します。
ビット 6
ビット 1
ビット 0
説   明
ISGENE
CLMOD1
CLMOD0
0
0
0
CL1
信号を選択
(初期値)
1
CL2
信号を選択
1
0
CL3
信号を選択
1
1
0
0
CL4
信号を選択
1
10
1
13.2.4
 エッジセンスレジスタ(SEDGR)
ビット:
初期値:
R/W:
7
VEDG
0
R/(W)
6
HEDG
0
R/(W)
5
CEDG
0
R/(W)
4
HFEDG
0
R/(W)
3
VFEDG
0
R/(W)
0
IVI
 ―*2
R
2
PREQF
0
R/(W)
1
IHI
 ―*2
R
*1
*1
*1
*1
*1
*1
【注】 *1 フラグをクリアするための 0 ライトのみ可能です。
*2
端子の状態によって決まるため、初期値は不定です。
SEDGR
は 8 ビットのレジスタで、タイマコネクション入力端子の立ち上がりエッジの
検出、2fH モディファイの成立の検出および IVI 信号 IHI 信号の位相判定に利用します。
SEDGR
はリセットまたはハードウェアスタンバイモード時に上位 6 ビットは 0 にイニ
シャライズされます。下位 2 ビットは端子の状態によって決まるため、初期値は不定です。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com