Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 443 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 443 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 439Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 440Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 441Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 442Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 443Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 444Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 445Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 446Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 447Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 443 / 1140 page
background image
13.
 タイマコネクション
410
13.3.4
 IHI 信号の 2fH モディファイ
タイマコネクションの FRT を利用することにより、IHI 信号の一部に 2 倍の周波数をも
つ部分が存在していても、これを除去することができます。この機能が正常動作するため
には、IHI 信号のデューティは約 30%以下か約 70%以上である必要があります。
FRT
の ICRD は、キャプチャしたデータに 8 ビットの OCRDM の内容および OCRDM の
内容を 2 倍して自動的に加算し、このタイミングでコンペアマッチを発生することができ
ます。このふたつのコンペアマッチの間の期間をマスク期間とよびます。OCRDM には、
IHI
信号の周期の約 1/3 に相当する数値をライトします。ICRD は、IHI 信号の立ち上がり
でキャプチャを行なうよう設定します。
IHO
信号選択回路に供給される IHI 信号は、通常 IHI 信号の立ち上がりでセットされ立
ち下がりでリセットされるため、波形は元となる IHI 信号と同じです。2fH モディファイ
を選択すると、マスク期間中の IHI 信号のエッジ検出が禁止されます。また、マスク期間
中のキャプチャも禁止されます
FRT
の TCR の設定例を
表 13.6 に、2fH モディファイのタイミングチャートを図 13.6 に
示します。
表 13.6 TCR、TCSR、TCOR と OCRDM の設定例
レジスタ ビット 略 称
内 容
説  明
FRT
の
TCR
4
IEDGD
1
インプットキャプチャ入力D(IHI 信号)の立ち上がりエッ
ジ(↑)で FRC の値を ICRD に転送
1
、0 CKS1、001
内部クロック:φ/8 で FRC をカウントアップ
FRT
の
TCSR
0
CCLRA
0
FRC
のクリアを禁止
FRT
の
TCOR
7
ICRDMS
1
ICRD
を OCRDM を利用した動作モードに設定
FRT
の
OCRDM
7
∼0 OCRDM
7
∼0
H’01
∼
H’FF
ICRD
の動作をマスクする期間を設定



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com