Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 439 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 439 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 435Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 436Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 437Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 438Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 439Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 440Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 441Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 442Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 443Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 439 / 1140 page
background image
13.
 タイマコネクション
406
13.3
 動作説明
13.3.1
 PWM デコード(PDC 信号生成)
タイマコネクションと TMRX を利用することにより、
パルス幅で 0/1 を表現する PWM
信号をデコードすることができます。これには、立ち上がりエッジが一定周期で発生する
信号を IHI 信号として選択する必要があります。
TMRX
の TCNT は、内部クロックをカウントし、外部リセット信号(IHI 信号)の立ち
上がりエッジでクリアされるよう設定します。TCORB には、パルス幅判定のしきい値と
なる数値をライトします。PWM デコード回路内には、IHI 信号をデータ、コンペアマッチ
信号 B(CMB)をクロックとするディレイラッチがあります。PWM デコード回路は、IHI
信号の立ち上がりによる TCNT のリセット後、最初のコンペアマッチ信号 B のタイミング
での IHI 信号の状態(パルス幅判定結果)を PDC 信号として出力します。
パルス幅判定のしきい値決定のために、TMRX の TICRR と TICRF を用いたパルス幅測
定を利用することができます。
TMRX
の TCR と TCORB の設定例を
表 13.3、表 13.4 に、タイミングチャートを図 13.2
に示します。
表 13.3 TCR 設定例
ビット
略 称
内 容
説  明
7
CMIEB
0
コンペアマッチ、オーバフローによる割込みを禁止
6
CMIEA
0
5
OVIE
0
4
∼3
CCLR1
、
CCLR0
11
外部リセット信号(IHI 信号)の立ち上がりエッジ(↑)
により TCNT をクリア
2
∼0
CKS2
∼CKS0
001
内部クロック:φでカウント
表 13.4 TCORB(パルス幅しきい値)設定例
H'07
H'0F
H'1F
H'3F
H'7F
φ:10MHz
0.8μs
1.6μs
3.2μs
6.4μs
12.8μs
φ:12MHz
0.67μs
1.33μs
2.67μs
5.33μs
10.67μs
φ:16MHz
0.5μs
1μs
2μs
4μs
8μs
φ:20MHz
0.4μs
0.8μs
1.6μs
3.2μs
6.4μs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com