Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 496 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 496 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 492Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 493Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 494Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 495Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 496Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 497Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 498Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 499Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 500Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 496 / 1140 page
background image
15.
 シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI、IrDA)
463
表 15.4 ビットレートに対する BRR の設定例〔クロック同期式モード〕
ビットレート
動作周波数φ(MHz)
(bit/s)
24
8
10
16
20
n
N
n
N
nN
nN
n
N
n
N
110
3
70
−−
250
2
124
2
249
3
124
−−
3
249
500
1
249
2
124
2
249
−−
3
124
−−
1k
1
124
1
249
2
124
−−
2
249
−−
2.5k
0
199
1
99
1
199
1
249
2
99
2
124
5k
0
99
0
199
1
99
1
124
1
199
1
249
10k
0
49
0
99
0
199
0
249
1
99
1
124
25k
0
19
0
39
0
79
0
99
0
159
0
199
50k
0
9
0
19
0
39
0
49
0
79
0
99
100k
0
4
0
9
0
19
0
24
0
39
0
49
250k
0
1
0
3070
9
0
15
0
19
500k
0
0*
0
1030
4
0
709
1M
0
0*
01
0
304
2.5M
0
0*
01
5M
0
0*
【注】
誤差は、なるべく 1%以内になるように設定してください。
【記号説明】
空欄
:設定できません
−
:設定可能ですが誤差がでます
*
:連続送信/受信はできません



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com