Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 534 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 534 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 530Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 531Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 532Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 533Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 534Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 535Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 536Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 537Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 538Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 534 / 1140 page
background image
15.
 シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI、IrDA)
501
15.3.5
 IrDA 動作
図 15.21 に IrDA のブロック図を示します。
KBCOMP
の IrE ビットで IrDA 機能をイネーブルにすると、
SCI
チャネル 2 の TxD2/RxD2
信号 は、IrDA 規格バ ージョン 1.0 に準 拠した 波形の エンコ ード/デ コード を行い ます
(IrTxD/IrRxD 端子)。
これを赤外線送受信トランシーバ/レシーバと接続することで、
IrDA
規格バージョン 1.0 システムに準拠した赤外線送受信を実現することができます。
IrDA
規格バージョン 1.0 システムにおいて、通信は 9600bps の転送レートで通信を開始
し、その後、必要に応じて転送レートを変化させることができます。本 LSI の IrDA イン
タフェースでは、自動的に転送レートを変更する機能は内蔵していません。転送レートは、
ソフトウェアにより設定を変更してください。
IrDA
パルスエンコーダ
パルスデコーダ
KBCOMP
TxD2/IrTxD
RxD2/IrRxD
SCI2
TxD
RxD
図 15.21 IrDA ブロック図
(1)送信
送信時に、SCI からの出力信号(UART フレーム)は、IrDA インタフェースにより、IR
フレームに変換されます(
図 15.22 参照)。
シリアルデータが 0 のとき、ビットレート(1 ビット幅の期間)の 3/16 の High パルスが
出力されます(初期値)。なお、High パルスは、KBCOMP の IrCKS2∼IrCKS0 ビットの
設定値により変化させることも可能です。
High
パルス幅は、最小 1.41 μ s、最大(3/16+2.5%)×ビットレート、または (3/16×ビッ
トレート)+1.08 μ s と定められています。システムクロックφが 20MHz のとき、1.41 μ s
以上で最小の High パルス幅としては、1.6 μ s が設定可能です。
また、シリアルデータが 1 の時は、パルスは出力されません。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com