Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 536 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 536 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 532Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 533Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 534Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 535Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 536Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 537Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 538Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 539Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 540Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 536 / 1140 page
background image
15.
 シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI、IrDA)
503
(3)High パルス幅の選択
送信 時にビ ットレー ト×3/16 よりパ ルス幅を 短くす る場合 に、適用 可能な IrCKS2∼
IrCKS0
ビットの設定(最小パルス幅)と本 LSI の動作周波数およびビットレートの選択
を
表 15.12 に示します。
表 15.12 IrCKS2∼IrCKS0 ビット設定
動作周波数
ビットレート(bps)(上段)/ビット周期×3/16(μ s)(下段)
φ(MHz)
2400
9600
19200
38400
57600
115200
78.13
19.53
9.77
4.88
3.26
1.63
2
010
010
010
010
010
−
2.097152
010
010
010
010
010
−
2.4576
010
010
010
010
010
−
3
011
011
011
011
011
−
3.6864
011
011
011
011
011
011
4.9152
011
011
011
011
011
011
5
011
011
011
011
011
011
6
100
100
100
100
100
100
6.144
100
100
100
100
100
100
7.3728
100
100
100
100
100
100
8
100
100
100
100
100
100
9.8304
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
100
100
100
12
101
101
101
101
101
101
12.288
101
101
101
101
101
101
14
101
101
101
101
101
101
14.7456
101
101
101
101
101
101
16
101
101
101
101
101
101
16.9344
101
101
101
101
101
101
17.2032
101
101
101
101
101
101
18
101
101
101
101
101
101
19.6608
101
101
101
101
101
101
20
101
101
101
101
101
101
【記号説明】
−:SCI 側のビットレート設定ができません。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com