Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 540 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 540 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 536Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 537Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 538Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 539Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 540Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 541Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 542Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 543Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 544Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 540 / 1140 page
background image
15.
 シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI、IrDA)
507
内部基本
クロック
16クロック
8クロック
受信データ
(RxD)
同期化
サンプリング
タイミング
スタートビット
D0
D1
データ
サンプリング
タイミング
15 0
7
15 0
07
図 15.23 調歩同期式モードの受信データサンプリングタイミング
したがって、調歩同期 式モードでの受信マージンは式(1)のよ うに表すことができま
す。
M
=|(0.5−
1
)−(L−0.5)F−
|D−0.5|
(1+F)|×100%
2N
N
…式(1)
M
:受信マージン(%)
N
:クロックに対するビットレートの比(N=16)
D
:クロックデューティ(D=0∼1.0)
L
:フレーム長(L=9∼12)
F
:クロック周波数の偏差の絶対値
式(1)で、F=0、D=0.5 とすると、受信マージンは式(2)より 46.875%となります。
D
=0.5、F=0 のとき、
M
=(0.5−
1
)×100%
2
×16
=46.875%
…式(2)
ただし、この値はあくまでも計算上の値ですので、システム設計の際には 20∼30%の余
裕を持たせてください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com