Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 574 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 574 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 570Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 571Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 572Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 573Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 574Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 575Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 576Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 577Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 578Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 574 / 1140 page
background image
16.
 I
2C バスインタフェース(IIC)
541
16.3
 動作説明
16.3.1
 I
2C バスデータフォーマット
I
2C バスインタフェースには、シリアルフォーマットと I2C バスフォーマットがあります。
I
2C バスフォーマットは、アドレッシングフォーマットでアクノリッジビットありです。
これを
図 16.3(a)、(b)に示します。開始条件に続く第 1 フレームは必ず 8 ビット構成
となります。
IIC
チャネル 0 のみフォーマットレスでの動作が可能です。これを
図 16.4 に示します。
シリアルフォーマットは、ノンアドレッシングフォーマットでアクノリッジビットなし
です。これを
図 16.5 に示します。また、I
2C バスのタイミングを図 16.6 に示します。
図 16.3∼図 16.6 の記号説明を表 16.4 に示します。
SA
SLA
7n
R/
W
DATA
A
1
1m
11
1
A/
A
1
P
1
転送ビット数
(n=1∼8)
転送フレーム数
(m=1∼)
SSLA
7n1
7
R/
W
A
DATA
11
1m1
1
A/
A
1
S
1
SLA
R/
W
1
1m2
A
1
DATA
n2
A/
A
1
P
1
上段:転送ビット数(n1、n2=1∼8)
下段:転送フレーム数(m1、m2=1∼)
(a)FS=0またはFSX=0
(b)開始条件再送時、FS=0またはFSX=0
図 16.3 I
2 C バスデータフォーマット(I2C バスフォーマット)
DATA
8n
A
DATA
A
1m
11
A/
A
1
転送ビット数
(n=1∼8)
転送フレーム数
(m=1∼)
IIC
チャネル0のみ、FS=0またはFSX=0
【注】 本モードは、PCモニタシステムの規格、DDC(Display Data Channel)に応用されます。
図 16.4 フォーマットレス



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com