Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 575 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 575 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 571Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 572Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 573Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 574Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 575Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 576Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 577Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 578Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 579Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 575 / 1140 page
background image
16.
 I
2C バスインタフェース(IIC)
542
S
DATA
8n
DATA
1
1m
P
1
転送ビット数
(n=1∼8)
転送フレーム数
(m=1∼)
FS
=1かつFSX=1
図 16.5 I
2C バスデータフォーマット(シリアルフォーマット)
SDA
SCL
S
SLA
R/
W
A
9
8
1-7
9
8
1-7
9
8
1-7
DATA
A
DATA
A/
A
P
図 16.6 I
2 C バスタイミング
表 16.4 I
2C バスデータフォーマット記号説明
S
開始条件を示します。マスタデバイスが SCL=High レベルの状態で SDA を High レベ
ルから Low レベルに変化させます。
SLA
スレーブアドレスを示します。マスタデバイスがスレーブデバイスを選択します。
R/
W
送信/受信の方向を示します。R/W ビットが 1 の場合スレーブデバイスからマスタデ
バイス、R/W ビットが 0 の場合マスタデバイスからスレーブデバイスへデータを転送
します。
A
アクノリッジを示します。受信デバイスが SDA を Low レベルにします(マスタ送信モ
ード時スレーブが、マスタ受信モード時マスタがアクノリッジを返します)。
DATA
送受信データを示します。送受信するデータのビット長は ICMR の BC2∼BC0 ビット
で設定します。また MSB ファースト/LSB ファーストの切り換えは ICMR の MLS ビ
ットで選択します。
P
停止条件を示します。マスタデバイスが SCL=High レベルの状態で SDA を Low レベ
ルから High レベルに変化させます。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com