Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 593 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 593 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 589Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 590Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 591Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 592Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 593Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 594Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 595Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 596Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 597Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 593 / 1140 page
background image
16.
 I
2C バスインタフェース(IIC)
560
16.4
 使用上の注意
(1)マスタモードで、開始条件生成のための命令と停止条件生成のための命令を連続的に
発行すると、開始条件も停止条件も正常に出力されなくなります。開始条件と停止条
件を連続的に出力する場合は、開始条件生成のための命令を発行後、ポートをリード
し、SCL、SDA が共に Low レベルになっていることを確認してください。その後、停
止条件生成のための命令を発行してください。BBSY=0 となったタイミングでは、ま
だ SCL が Low レベルになっていない場合がありますのでご注意ください。
(2)次転送のスタート条件が次の 2 条件となっています。ICDR をリード/ライトする場
合は注意してください。
(a)ICE=1 かつ TRS=1 かつ ICDR にライトしたとき(ICDRT→ICDRS の自動転送を
含む)
(b)ICE=1 かつ TRS=0 かつ ICDR をリードしたとき(ICDRS→ICDRR の自動転送を
含む)
(3)SCL、SDA 出力は、内部クロックに同期して
表 16.6 に示すタイミングで出力されま
す。バス上でのタイミングは、バスの負荷容量、直列抵抗、および並列抵抗に影響さ
れる信号の立ち上がり/立ち下がり時間によって定まります。
表 16.6 I
2C バスタイミング(SCL、SDA 出力)
項 目
記号
出力タイミング
単位
備考
SCL
出力サイクル時間
t
SCLO
28t
cyc ∼256t cyc
ns
図 26.28(参考)
SCL
出力 High パルス幅
t
SCLHO
0.5t
SCLO
ns
SCL
出力 Low パルス幅
t
SCLLO
0.5t
SCLO
ns
SDA
出力バスフリー時間
t
BUFO
0.5t
SCLO−1t cyc
ns
開始条件出力ホールド時間
t
STAHO
0.5t
SCLO−1t cyc
ns
再送開始条件出力セットアップ時間
t
STASO
1t
SCLO
ns
停止条件出力セットアップ時間
t
STOSO
0.5t
SCLO+2tcyc
ns
データ出力セットアップ時間(マスタ時)
t
SDASO
1t
SCLLO−3t cyc
ns
データ出力セットアップ時間(スレーブ時)
1t
SCLL −(6tcyc または
12t
cyc * )
ns
データ出力ホールド時間
t
SDAHO
3t
cyc
ns
【注】
*
IICX
が 0 のとき 6t
cyc 、1 のとき 12t cyc となります。
(4)SCL、SDA 入力は、内部クロックに同期 してサンプリングされます。そのため、AC
タイミングは、
「第 26 章 電気的特性」の I
2C バスタイミングに示すように、システ
ムクロック周期 t
cyc に依存しています。
システムクロック周波数が 5MHz に満たないと、
I
2C バスインタフェースのAC タイミング仕様を満足しなくなりますのでご注意くださ
い。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com