Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HD6432147SW Datasheet(PDF) 595 Page - Renesas Technology Corp

Part # HD6432147SW
Description  HARDWARE MANUAL
PDF  1140 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD6432147SW Datasheet(HTML) 595 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD6432147SW Datasheet HTML 591Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 592Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 593Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 594Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 595Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 596Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 597Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 598Page - Renesas Technology Corp HD6432147SW Datasheet HTML 599Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 595 / 1140 page
background image
16.
 I
2C バスインタフェース(IIC)
562
表 16.8 I
2C バスタイミング(t
Sr/tSf 影響最大の場合)
項目
t
cyc 表示
時間表示(最大転送レート時)[ns]
t
Sr/t Sf
影響
(max.)
I
2C バス
仕様
(min.)
φ=
5MHz
φ=
8MHz
φ=
10MHz
φ=
16MHz
φ=
20MHz
t
SCLHO
0.5t
SCLO
標準モード
-1000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
( -t
Sr )
高速モード
-300
600
950
950
950
950
950
t
SCLLO
0.5t
SCLO
標準モード
-250
4700
4750
4750
4750
4750
4750
( -t
Sf )
高速モード
-250
1300
1000*
1
1000*
1
1000*
1
1000*
1
1000*
1
t
BUFO
0.5t
SCLO-1tcyc
標準モード
-1000
4700
3800*
1
3875*
1
3900*
1
3938*
1
3950*
1
( -t
Sr )
高速モード
-300
1300
750*
1
825*
1
850*
1
888*
1
900*
1
t
STAHO
0.5t
SCLO-1tcyc
標準モード
-250
4000
4550
4625
4650
4688
4700
( -t
Sf )
高速モード
-250
600
800
875
900
938
950
t
STASO
1t
SCLO
標準モード
-1000
4700
9000
9000
9000
9000
9000
( -t
Sr )
高速モード
-300
600
2200
2200
2200
2200
2200
t
STOSO
0.5t
SCLO+2tcyc
標準モード
-1000
4000
4400
4250
4200
4125
4100
( -t
Sr )
高速モード
-300
600
1350
1200
1150
1075
1050
t
SDASO
1t
SCLLO*
3-3t
cyc
標準モード
-1000
250
3100
3325
3400
3513
3550
マスタ時
( -t
Sr )
高速モード
-300
100
400
625
700
813
850
t
SDASO
1t
SCLL*
3-12t
cyc*
2
標準モード
-1000
250
1300
2200
2500
2950
3100
スレーブ時
( -t
Sr )
高速モード
-300
100
-1400*
1
-500*
1
-200*
1
250
400
t
SDAHO
3t
cyc
標準モード
0
0
600
375
300
188
150
高速モード
0
0
600
375
300
188
150
【注】
*1I
2C バスインタフェースの仕様を満足しません。以下の4つの対応などが必要です。
(1)開始/停止条件発行のインターバルを確保する。(2)プルアップ抵抗・容量負荷
により、立ち上がり、立ち下がり時間を調整する。(3)転送レートを下げて調整する。
(4)入力タイミングが本出力タイミングを許容するスレーブデバイスを選択する。
なお、上記表の値は、IICX ビット、CK S2∼CK S0 ビットの設定値により変わります。
周波数により最大転送レートを実現できない場合もありますので、実際の設定条件に合
わせ、I
2C バスインタフェースの仕様を満足するか検討してください。
*2 IICX
ビットが 1 のときです。IICX ビットを 0 に設定すると、(t
SCLL -6tcyc )となります。
*3I
2C バス仕様値(標準モード:4700ns min.、高速モード:1300ns min.)で計算してい
ます。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com